Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LA-E65B Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LA-E65B
Description  white PLCC-4 package, colorless clear resin
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-E65B Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LA-E65B Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LA-E65B Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LA-E65B Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LA-E65B Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LA-E65B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-E65B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-E65B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-E65B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-E65B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 20 page
background image
Version 1.2
LA E65B
2016-02-08
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups
4) page 19
Durchlassspannungsgruppen 4) Seite 19
Dominant Wavelength Groups 3) page 19
Dominant Wellenlängengruppen
3) Seite 19
Group
Luminous Intensity 1) page 19
Luminous Intensity 1) page 19
Luminous Flux 7) page 19
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 19
Lichtstärke 1) Seite 19
Lichtstrom 7) Seite 19
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
AA
1120
1400
1500
AB
1400
1800
1900
BA
1800
2240
2400
BB
2240
2800
3000
CA
2800
3550
3800
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
3A
1.90
2.05
3B
2.05
2.20
4A
2.20
2.35
4B
2.35
2.50
Group
amber
Gruppe
(min.) λdom
[nm]
(max.) λdom
[nm]
2
612
616
3
616
620
4
620
624
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.


Numéro de pièce similaire - LA-E65B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
LA-E65F OSRAM-LA-E65F Datasheet
189Kb / 13P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LA-E65F-CBEA-24 OSRAM-LA-E65F-CBEA-24 Datasheet
546Kb / 21P
   Power TOPLED Lens
More results

Description similaire - LA-E65B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
LA-E63B OSRAM-LA-E63B Datasheet
381Kb / 21P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LS-E67F OSRAM-LS-E67F Datasheet
439Kb / 20P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LT-E63C OSRAM-LT-E63C Datasheet
647Kb / 22P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LY-E65F OSRAM-LY-E65F Datasheet
548Kb / 21P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LY-E65B OSRAM-LY-E65B Datasheet
534Kb / 20P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LSG-T67K OSRAM-LSG-T67K Datasheet
550Kb / 18P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LS-E63F OSRAM-LS-E63F Datasheet
378Kb / 22P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LO-E67F OSRAM-LO-E67F Datasheet
445Kb / 20P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LA-ETSF OSRAM-LA-ETSF Datasheet
612Kb / 21P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LY-E67F OSRAM-LY-E67F Datasheet
475Kb / 20P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com