Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SFH-485 Fiches technique(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

No de pièce SFH-485
Description  GaAlAs Infrared Emitters
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-485 Fiches technique(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  SFH-485 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-485 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-485 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-485 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-485 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-485 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-485 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-485 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH-485 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
2008-05-28
4
Version 1.0
SFH 485
Grouping (TA = 25 °C)
Gruppierung
Temperature coefficient of Ie or e
Temperaturkoeffizient von Ie bzw. e
(IF = 100 mA, tp = 20 ms)
TCI
-0.5
% / K
Temperature coefficient of VF
Temperaturkoeffizient von VF
(IF = 100 mA, tp = 20 ms)
TCV
-2
mV / K
Temperature coefficient of wavelength
Temperaturkoeffizient der Wellenlänge
(IF = 100 mA, tp = 20 ms)
TC
0.25
nm / K
Group
Min Radiant Intensity Max Radiant Intensity Typ Radiant Intensity
Gruppe
Min Strahlstärke
Max Strahlstärke
Typ Strahlstärke
IF= 100 mA, tp= 20 ms IF= 100 mA, tp= 20 ms IF = 1 A, tp = 100 s
Ie, min [mW / sr]
Ie, max [mW / sr]
Ie, typ [mW / sr]
SFH 485
25
160
350
SFH 485-2
25
100
350
Note: at a solid angle of = 0.01 sr at SFH 485
Anm.: gemessen bei einem Raumwinkel = 0.01 sr bei SFH 485
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit


Numéro de pièce similaire - SFH-485

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH-4851 OSRAM-SFH-4851 Datasheet
239Kb / 9P
   Anode is electrically connected to the case
SFH-4853 OSRAM-SFH-4853 Datasheet
253Kb / 9P
   Infrared Emitter
SFH-4855 OSRAM-SFH-4855 Datasheet
242Kb / 10P
   Infrared Emitter
SFH-4857 OSRAM-SFH-4857 Datasheet
241Kb / 9P
   Infrared Emitter
More results

Description similaire - SFH-485

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH-4585 OSRAM-SFH-4585 Datasheet
186Kb / 14P
   GaAlAs Infrared Emitters
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH480 SIEMENS-SFH480 Datasheet
66Kb / 7P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden 880 nm GaAlAs Infrared Emitters 880 nm
logo
OSRAM GmbH
SFH4580 OSRAM-SFH4580_02 Datasheet
81Kb / 7P
   GaAlAs Infrared Emitters (880 nm) in SMR짰 Package
logo
OptoDiode Corp
OD-780W OPTODIODE-OD-780W Datasheet
281Kb / 1P
   SELECTED WAVELENGTH GaAlAs EMITTERS
logo
OSRAM GmbH
SFH-4516 OSRAM-SFH-4516 Datasheet
183Kb / 11P
   GaAs Infrared Emitters
logo
OptoDiode Corp
OD-880W OPTODIODE-OD-880W Datasheet
397Kb / 2P
   HIGH-POWER GaAlAs IR EMITTERS
OD-880FJ OPTODIODE-OD-880FJ Datasheet
257Kb / 2P
   HI-REL GaAlAs IR EMITTERS
OD-870L OPTODIODE-OD-870L Datasheet
372Kb / 2P
   HIGH-SPEED GaAlAs IR EMITTERS
OD-870F OPTODIODE-OD-870F Datasheet
376Kb / 2P
   HIGH-SPEED GaAlAs IR EMITTERS
OD-850F OPTODIODE-OD-850F_18 Datasheet
169Kb / 4P
   High-Power GaAlAs IR Emitters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com