Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AK4132 Fiches technique(PDF) 24 Page - Asahi Kasei Microsystems

No de pièce AK4132
Description  96kHz 24bit Sample Rate Converter
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Site Internet  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK4132 Fiches technique(HTML) 24 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AK4132 Datasheet HTML 19Page - Asahi Kasei Microsystems AK4132 Datasheet HTML 20Page - Asahi Kasei Microsystems AK4132 Datasheet HTML 21Page - Asahi Kasei Microsystems AK4132 Datasheet HTML 22Page - Asahi Kasei Microsystems AK4132 Datasheet HTML 23Page - Asahi Kasei Microsystems AK4132 Datasheet HTML 24Page - Asahi Kasei Microsystems AK4132 Datasheet HTML 25Page - Asahi Kasei Microsystems AK4132 Datasheet HTML 26Page - Asahi Kasei Microsystems AK4132 Datasheet HTML 27Page - Asahi Kasei Microsystems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 27 page
background image
[AK4132]
015015036-E-03
2018/05
- 24 -
Marking
4132VT
XXXYY
1)
Pin #1 indication
2)
Date Code: XXXYY (5 digits)
XXX: Year & Week
YY: Factory Control Code
3)
Marketing Code: 4132VT
1)
2)
3)


Numéro de pièce similaire - AK4132

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4132VT AKM-AK4132VT Datasheet
1Mb / 27P
   96 kHz 24bit Sample Rate Converter
More results

Description similaire - AK4132

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4133VN AKM-AK4133VN Datasheet
2Mb / 28P
   192kHz 24bit Sample Rate Converter
AK4133 AKM-AK4133 Datasheet
1Mb / 29P
   192kHz 24bit Sample Rate Converter
AK4132VT AKM-AK4132VT Datasheet
1Mb / 27P
   96 kHz 24bit Sample Rate Converter
AKD5381-B AKM-AKD5381-B Datasheet
173Kb / 20P
   24bit 96kHz A/D converter
AKD5384 AKM-AKD5384_05 Datasheet
269Kb / 23P
   24bit 96kHz 4ch A/D converter
AK4324VF AKM-AK4324VF Datasheet
166Kb / 18P
   96kHz Sampling 24Bit
AKD5357-B AKM-AKD5357-B Datasheet
168Kb / 20P
   digital audio 24bit 96kHz A/D converter
AKD5365 AKM-AKD5365_06 Datasheet
330Kb / 37P
   digital audio 24bit 96kHz A/D converter
AKD5358A-B AKM-AKD5358A-B Datasheet
196Kb / 20P
   digital audio 24bit 96kHz A/D converter
AKD4363 AKM-AKD4363_05 Datasheet
381Kb / 34P
   96kHz 24bit D/A converter with PLL
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com