Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

54062701400 Fiches technique(PDF) 2 Page - Sumida Corporation

No de pièce 54062701400
Description  HR-Serie SMT Chipinduktivit채ten
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SUMIDA [Sumida Corporation]
Site Internet  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

54062701400 Fiches technique(HTML) 2 Page - Sumida Corporation

  54062701400 Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation 54062701400 Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation 54062701400 Datasheet HTML 3Page - Sumida Corporation 54062701400 Datasheet HTML 4Page - Sumida Corporation 54062701400 Datasheet HTML 5Page - Sumida Corporation 54062701400 Datasheet HTML 6Page - Sumida Corporation 54062701400 Datasheet HTML 7Page - Sumida Corporation 54062701400 Datasheet HTML 8Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
1)
Standard-Toleranzen-engereToleranzenaufAnfrage
Standardtolerances-tightertolerancesonrequest
2)
Nennstrom(max)bis85°CUmgebungstemperatur
maximumratedcurrentatambienttemperature85°C
Symbol
Symbol
Kernmaterial/CoreMaterial
Keramik
/Ceramic
Ferrit/Ferrite
Induktivität
L
1,5...390nH
470...2700nH
Inductance
Toleranz
-
2/5/10/20%1)
5/10/20%1)
Tolerance
MinimaleGüte
Q
min
22...45
12
MinimumQ-factor
Eigenresonanzfrequenz
f
res,min
>6000...810MHz
650...260MHz
Selfresonancefrequency
Max.Gleichstromwiderstand
R
DC,max
25...4000m
400...4000m
Max.DCresistance
Nennstrom(bez.auf85°C)
I
N
1000...80mA2)
460...180mA2)
NominalCurrent(ref.To85°C)
ZulässigerBetriebstemperaturbereich
permissableoperatingtemperaturerange
vergossen/
withcoating
-
-55...125°C
unvergossen/
withoutcoating
-
-55...180°C(L>15nH)
Technische Informationen
Baugröße 0603
HR SMT Serie 54X6
Technical Details
Size 0603
HR SMT Series 54X6
-107-


Numéro de pièce similaire - 54062701400

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sumida Corporation
54062701400 SUMIDA-54062701400 Datasheet
230Kb / 7P
   0603 (1608) drahtgewickelt (AgPd/Ni/Sn Metallisierung)
54062701400 SUMIDA-54062701400 Datasheet
1Mb / 8P
   SMT Chip Inductors
More results

Description similaire - 54062701400

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sumida Corporation
54X8 SUMIDA-54X8 Datasheet
1Mb / 8P
   HR-Series SMT Chip Inductors
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
691805010302 WURTH-691805010302 Datasheet
227Kb / 5P
   Serie 8050 - 2.50mm Screwless SMT - WR-TBL
691805010303 WURTH-691805010303 Datasheet
227Kb / 5P
   Serie 8050 - 2.50mm Screwless SMT - WR-TBL
695403400222 WURTH-695403400222 Datasheet
228Kb / 5P
   Serie 400 - 4.00mm SMT Horizontal Entry Connector 4.60mm Height WR-LECO
695402400222 WURTH-695402400222 Datasheet
228Kb / 5P
   Serie 400 - 4.00mm SMT Horizontal Entry Connector 4.60mm Height WR-LECO
logo
OSA Opto Light GmbH
OCL-400OWT OSA-OCL-400OWT Datasheet
478Kb / 7P
   Serie 400 - Ceramics
logo
Hammond Manufacturing L...
PBEH HAMMOND-PBEH Datasheet
78Kb / 1P
   Charnieres ext챕rieures - Serie PB
PWPVW HAMMOND-PWPVW Datasheet
75Kb / 1P
   Hublots dinspection - Serie PW
PWP HAMMOND-PWP Datasheet
64Kb / 2P
   Panneau interieur - Serie PW
logo
List of Unclassifed Man...
HR-AAAU ETC2-HR-AAAU Datasheet
29Kb / 1P
   Cell Type HR-AAAU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com