Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

ZL50073 Fiches technique(PDF) 6 Page - Zarlink Semiconductor Inc

No de pièce ZL50073
Description  32 K Channel Digital Switch with High Jitter Tolerance, Rate Conversion per Group of 4 Streams (8, 16, 32 or 64 Mbps)
Download  67 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ZARLINK [Zarlink Semiconductor Inc]
Site Internet  http://www.zarlink.com
Logo ZARLINK - Zarlink Semiconductor Inc

ZL50073 Fiches technique(HTML) 6 Page - Zarlink Semiconductor Inc

Back Button ZL50073 Datasheet HTML 2Page - Zarlink Semiconductor Inc ZL50073 Datasheet HTML 3Page - Zarlink Semiconductor Inc ZL50073 Datasheet HTML 4Page - Zarlink Semiconductor Inc ZL50073 Datasheet HTML 5Page - Zarlink Semiconductor Inc ZL50073 Datasheet HTML 6Page - Zarlink Semiconductor Inc ZL50073 Datasheet HTML 7Page - Zarlink Semiconductor Inc ZL50073 Datasheet HTML 8Page - Zarlink Semiconductor Inc ZL50073 Datasheet HTML 9Page - Zarlink Semiconductor Inc ZL50073 Datasheet HTML 10Page - Zarlink Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 67 page
background image
ZL50073
Data Sheet
List of Tables
6
Zarlink Semiconductor Inc.
Table 1 - Data Rate and Maximum Switch Size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 2 - TDM Stream Bit Rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 3 - CKi0 and FPi0 Setting via CK_SEL1 - 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 4 - Input and Output Voice and Data Coding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Table 5 - Example of Address and Byte Significance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 6 - 32 Bit Motorola Mode Byte Addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 7 - 32 Bit Motorola Mode Access Transfer Size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 8 - 32 bit Intel Mode Bus Enable Signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 9 - Byte Enable Signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Table 10 - 16 Bit Mode Word Alignment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Table 11 - 16 Bit Mode Example Byte Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 12 - Memory Map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 13 - Connection Memory Group Address Mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Table 14 - Connection Memory Stream Address Offset at Various Output Rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 15 - Connection Memory Timeslot Address Offset Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 16 - Connection Memory Bits (CMB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Table 17 - Connection Memory LSB Group Address Mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 18 - Connection Memory LSB Stream Address Offset at Various Output Rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Table 19 - Data Memory Group Address Mapping. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Table 20 - Data Memory Stream Address Offset at Various Output Rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Table 21 - BER Enable Control Memory Group Address Mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 22 - BER Enable Control Memory Stream Address Offset at Various Output Rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 23 - BER Counter Group and Stream Address Mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 24 - Group Control Register Addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Table 25 - Group Control Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Table 26 - Input Clock Control Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Table 27 - Output Clock Control Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table 28 - Block and Power-up Initialization Status Bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page

Numéro de composants électroniques

No de pièceDescriptionHtml ViewFabricant
ZL50070 24 K Channel Digital Switch with High Jitter Tolerance Rate Conversion per Group of 4 Streams 8 16 32 or 64 Mbps and 96 Inputs and 96 Outputs 1  2  3  4  5  More Zarlink Semiconductor Inc
ZL50050 8 K-Channel Digital Switch with High Jitter Tolerance Per Stream Rate Conversion 2 4 8 16 or 32 Mbps and 32 Inputs and 32 Outputs 1  2  3  4  5  More Zarlink Semiconductor Inc
ZL50060 16 K-Channel Digital Switch with High Jitter Tolerance Per Stream Rate Conversion 2 4 8 16 or 32 Mbps and 64 Inputs and 64 Outputs 1  2  3  4  5  More Zarlink Semiconductor Inc
ZL50051 8 K Channel Digital Switch with High Jitter Tolerance Single Rate 8 or 16 Mbps and 64 Inputs and 64 Outputs 1  2  3  4  5  More Zarlink Semiconductor Inc
MT90866 Flexible 4 K x 2.4 K Channel Digital Switch with H.110 Interface and 2.4 K x 2.4 K Local Switch 1  2  3  4  5  More Zarlink Semiconductor Inc
ZL50031 Flexible 4 K x 2 K Channel Digital Switch with H.110 Interface and 2 K x 2 K Local Switch 1  2  3  4  5  More Zarlink Semiconductor Inc
IDT72V73273 3.3 VOLT TIME SLOT INTERCHANGE DIGITAL SWITCH WITH RATE MATCHING 32 768 X 32 768 CHANNELS 1  2  3  4  5  More Integrated Device Technology
MT90863 3V Rate Conversion Digital Switch 1  2  3  4  5  More Mitel Networks Corporation
IDT72V71643 3.3 VOLT TIME SLOT INTERCHANGE DIGITAL SWITCH WITH RATE MATCHING 1  2  3  4  5  More Integrated Device Technology
IDT72V71623 3.3 VOLT TIME SLOT INTERCHANGE DIGITAL SWITCH WITH RATE MATCHING 2 048 x 2 048 1  2  3  4  5  More Integrated Device Technology

Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn