Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LA-H9PP Fiches technique(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LA-H9PP
Description  SMD epoxy package
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-H9PP Fiches technique(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LA-H9PP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-H9PP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-H9PP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-H9PP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LA-H9PP Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LA-H9PP Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LA-H9PP Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LA-H9PP Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LA-H9PP Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 22 page
background image
2016-11-11
10
Version 1.8
LA H9PP
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF = f (T)
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle, TS = 25 °C
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle, TS = 85 °C
0
20
40
60
80
100
120
140
TS [°C]
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
IF [mA]
LA H9PP
Do not use below 20 mA
: TS
0.8
-5
F
I
A
tp
s
OHL04374
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
10
P
t
=
D
T
T
t
P
IF
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
0.5
1
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.005
D =
0.8
-5
F
I
A
tp
s
OHL04374
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
10
P
t
=
D
T
T
t
P
IF
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
0.5
1
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.005
D =


Numéro de pièce similaire - LA-H9PP

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
LA-H9GP OSRAM-LA-H9GP Datasheet
621Kb / 21P
   SMD epoxy package with silicone lens
More results

Description similaire - LA-H9PP

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH-4735 OSRAM-SFH-4735 Datasheet
629Kb / 13P
   SMD epoxy package
KY-DMLN31.23 OSRAM-KY-DMLN31.23 Datasheet
666Kb / 22P
   SMD epoxy package
KY-DMLN31.FY OSRAM-KY-DMLN31.FY Datasheet
704Kb / 23P
   SMD epoxy package
LYH9PP-HZKX-46-1 OSRAM-LYH9PP-HZKX-46-1 Datasheet
750Kb / 22P
   SMD epoxy package
LAM67F-V1AB-24 OSRAM-LAM67F-V1AB-24 Datasheet
536Kb / 21P
   SMD epoxy package
LUWH9QP-5M8M-HNJN-1 OSRAM-LUWH9QP-5M8M-HNJN-1 Datasheet
969Kb / 24P
   SMD epoxy package
LUWH9QP OSRAM-LUWH9QP Datasheet
955Kb / 24P
   SMD epoxy package
KR-DMLN31.23 OSRAM-KR-DMLN31.23 Datasheet
676Kb / 22P
   SMD epoxy package
KR-DMLQ31.23 OSRAM-KR-DMLQ31.23 Datasheet
710Kb / 21P
   SMD epoxy package
KY-DMLS31.FY OSRAM-KY-DMLS31.FY Datasheet
1Mb / 23P
   SMD epoxy package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com