Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ST083S10PFN1 Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce ST083S10PFN1
Description  INVERTER GRADE THYRISTORS
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

ST083S10PFN1 Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

  ST083S10PFN1 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier ST083S10PFN1 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier ST083S10PFN1 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier ST083S10PFN1 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier ST083S10PFN1 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier ST083S10PFN1 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier ST083S10PFN1 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier ST083S10PFN1 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier ST083S10PFN1 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
ST083S Series
70
80
90
100
110
120
130
0
20
40
60
80
100
120
140
DC
30°
60°
90°
120°
180°
Average On-state Current (A)
Conduction Period
ST083SSeries
R
(DC) = 0.195 K/ W
thJC
Fig. 2 - Current Ratings Characteristics
Fig. 1 - Current Ratings Characteristics
Fig. 3 - On-state Power Loss Characteristics
Fig. 4 - On-state Power Loss Characteristics
80
90
100
110
120
130
0
1020304050
607080
90
30°
60°
90°
120°
180°
Average On-state Current (A)
Conduc tion Angle
ST083SSeries
R
(DC) = 0.195 K/ W
thJC
25
50
75
100
125
Maximum Allowable Ambient Temperature (°C)
0.2
K/
W
0.3
K/W
0.4
K/W
0.5
K/ W
0.8
K/W
1.2 K
/ W
0
50
100
150
200
250
0
20
40
60
80
100
120
140
DC
180°
120°
90°
60°
30°
RMSLimit
Conduction Period
Average On-state Current (A)
ST083SSeries
T = 125°C
J
25
50
75
100
125
Maximum Allowable Ambient Temperature (°C)
0.4
K/
W
0.5
K/
W
0.8
K/W
1.2
K/ W
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
180°
120°
90°
60°
30°
RMSLimit
Conduction Angle
Average On-state Current (A)
ST083SSeries
T = 125°C
J
To Order
Next Data Sheet
Index
Previous Datasheet


Numéro de pièce similaire - ST083S10PFN1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
ST083S12PFN0PBF VISHAY-ST083S12PFN0PBF Datasheet
164Kb / 9P
   Inverter Grade Thyristors (Stud Version), 85 A
Revision: 25-Jul-08
ST083S12PFN1PBF VISHAY-ST083S12PFN1PBF Datasheet
164Kb / 9P
   Inverter Grade Thyristors (Stud Version), 85 A
Revision: 25-Jul-08
More results

Description similaire - ST083S10PFN1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
ST183C08CFN0 IRF-ST183C08CFN0 Datasheet
196Kb / 10P
   INVERTER GRADE THYRISTORS
logo
Vishay Siliconix
VS-ST303S04PFN0P VISHAY-VS-ST303S04PFN0P Datasheet
309Kb / 11P
   Inverter Grade Thyristors
Revision: 08-Jul-14
logo
International Rectifier
ST173CPBF IRF-ST173CPBF Datasheet
279Kb / 9P
   INVERTER GRADE THYRISTORS
logo
Vishay Siliconix
VS-ST333C04CFL0 VISHAY-VS-ST333C04CFL0 Datasheet
279Kb / 11P
   Inverter Grade Thyristors
Revision: 20-Dec-13
VS-ST103SP VISHAY-VS-ST103SP Datasheet
192Kb / 11P
   Inverter Grade Thyristors
Revision: 11-Mar-14
logo
New Jersey Semi-Conduct...
ST083S NJSEMI-ST083S Datasheet
157Kb / 4P
   INVERTER GRADE THYRISTORS
ST303S NJSEMI-ST303S Datasheet
199Kb / 5P
   INVERTER GRADE THYRISTORS
logo
Vishay Siliconix
VS-ST223C VISHAY-VS-ST223C Datasheet
246Kb / 11P
   Inverter Grade Thyristors
Revision: 02-Jun-15
VS-ST183S08PFL0P VISHAY-VS-ST183S08PFL0P Datasheet
1Mb / 11P
   Inverter Grade Thyristors
Revision: 11-Mar-14
VS-ST083S04 VISHAY-VS-ST083S04 Datasheet
217Kb / 11P
   Inverter Grade Thyristors
Revision: 26-Mar-14
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com