Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

GWPSLM31.CM Fiches technique(PDF) 11 Page - OSRAM GmbH

No de pièce GWPSLM31.CM
Description  white SMT package, colored diffused silicone resin
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWPSLM31.CM Fiches technique(HTML) 11 Page - OSRAM GmbH

Back Button GWPSLM31.CM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GWPSLM31.CM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GWPSLM31.CM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH GWPSLM31.CM Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH GWPSLM31.CM Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH GWPSLM31.CM Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH GWPSLM31.CM Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH GWPSLM31.CM Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH GWPSLM31.CM Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 24 page
background image
Version 1.3
GW PSLM31.CM
IF = f (VF); TJ = 25 °C
ΦVV(65 mA) = f(IF); TJ = 25 °C
ΔCx, ΔCy = f(IF); TJ = 25 °C
GW PSLM31.CM
2,6
3,3
2,8
3,0
3,2
VF [V]
10
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
IF [mA]
GW PSLM31.CM
10
40
60
80
10
0
12
0
14
0
16
0
18
0
20
0
IF [mA]
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Φ
V
Φ
V(65mA)
GW PSLM31.CM
10
40
60
80
10
0
12
0
14
0
16
0
18
0
20
0
IF [mA]
-0,02
-0,01
0,00
0,01
0,02
∆Cx
∆Cy
:
Cx -
:
Cy -
2017-07-07
11
Forward Current 6) page 23 , 8) page 23
Durchlassstrom 6) Seite 23 , 8) Seite 23
Relative Luminous Flux 6) page 23 , 8) page 23
Relativer Lichtstrom 6) Seite 23 , 8) Seite 23
Chromaticity Coordinate Shift 6) page 23
Farbortverschiebung 6) Seite 23


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn