Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

GWPSLM31.CM Fiches technique(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

No de pièce GWPSLM31.CM
Description  white SMT package, colored diffused silicone resin
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWPSLM31.CM Fiches technique(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button GWPSLM31.CM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GWPSLM31.CM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GWPSLM31.CM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GWPSLM31.CM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH GWPSLM31.CM Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH GWPSLM31.CM Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH GWPSLM31.CM Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH GWPSLM31.CM Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH GWPSLM31.CM Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 24 page
background image
Version 1.3
GW PSLM31.CM
Φrel = f (λ); TJ = 25 °C; IF = 65 mA
Irel = f (ϕ); TJ = 25 °C
GW PSLM31.CM
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
λ [nm]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Φ
rel
: Vλ
GW PSLM31.CM
-100°
-90°
-80°
-70°
-60°
-50°
-40°
-30°
-20°
-10°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
ϕ [°]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Irel
2017-07-07
10
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 6) page 23
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 6) Seite 23
Radiation Characteristics 6) page 23
Abstrahlcharakteristik 6) Seite 23


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn