Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

IRU1160 Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRU1160
Description  6A ULTRA LOW DROPOUT POSITIVE ADJUSTABLE REGULATOR
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRU1160 Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRU1160 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRU1160 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRU1160 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRU1160 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRU1160 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRU1160 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRU1160 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRU1160 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
6
Rev. 1.4
08/20/02
IRU1160
www.irf.com
(M) TO-263 Package
5-Pin
SYMBOL
A
B
C
D
E
G
H
K
L
M
N
P
R
S
U
V
MIN
10.05
8.28
4.31
0.66
1.14
1.575
14.605
1.143
0.00
2.49
0.33
2.286
0
8
1.143
MAX
10.668
9.169
4.597
0.91
1.40
1.829
15.875
1.68
0.305
2.74
0.58
2.794
8
8
2.67
6.50 REF
7.75 REF
NOTE: ALL MEASUREMENTS
ARE IN MILLIMETERS.
G
D
A
E
M
L
N
U
C
B
K
P
V
R
S
H
CL


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn