Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KRCSLNM1.23 Fiches technique(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

No de pièce KRCSLNM1.23
Description  OSRAM OSTAR Projection Compact
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KRCSLNM1.23 Fiches technique(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  KRCSLNM1.23 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH KRCSLNM1.23 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH KRCSLNM1.23 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH KRCSLNM1.23 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH KRCSLNM1.23 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH KRCSLNM1.23 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KRCSLNM1.23 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KRCSLNM1.23 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KRCSLNM1.23 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 24 page
background image
2018-02-08
4
Version 1.2
KR CSLNM1.23
Characteristics (TS = 25 °C; IF = 1000 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Wavelength at peak emission
Wellenlänge d. emittierten Lichtes
(typ.)
λ
peak
625
nm
Dominant Wavelength
2) page 23
Dominantwellenlänge
2) Seite 23
(min.)
(typ.)
(max.)
λdom
λdom
λdom
612
617
624
nm
nm
nm
Viewing angle at 50 % IV
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V
(typ.)
120
°
Forward voltage 3) page 23
Durchlassspannung 3) Seite 23
(min.)
(typ.)
(max.)
V
F
V
F
VF
1.85
2.35
2.80
V
V
V
Partial Flux acc. CIE 127:2007
Partieller Fluss
(typ.)
ΦE/V, 120°
0.76
Radiating surface
Abstrahlende Fläche
(typ.)
Acolor
1.00 x 1.00
mm²
Real thermal resistance junction / solder point
4) page 23
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
4) Seite 23
(typ.)
(max.)
R
th JS real
R
th JS real
4.1
4.9
K/W
K/W
"Electrical" thermal resistance junction / solder point
4) page 23
"Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht /
Lötpad 4) Seite 23
(with efficiency η
e = 25 %)
(typ.)
(max.)
Rth JS el
Rth JS el
3.1
3.7
K/W
K/W


Numéro de pièce similaire - KRCSLNM1.23

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
KEC(Korea Electronics)
KRC101 KEC-KRC101 Datasheet
599Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
KRC101 KEC-KRC101 Datasheet
665Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRC101 KEC-KRC101 Datasheet
401Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
KRC101M KEC-KRC101M Datasheet
599Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
KRC101S KEC-KRC101S Datasheet
665Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
More results

Description similaire - KRCSLNM1.23

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
LEAQ8WP OSRAM-LEAQ8WP Datasheet
811Kb / 23P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LEAQ9WM OSRAM-LEAQ9WM Datasheet
734Kb / 22P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LETQ9WM OSRAM-LETQ9WM Datasheet
780Kb / 23P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LEBAQ6WM OSRAM-LEBAQ6WM Datasheet
714Kb / 18P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LECGQ8WP OSRAM-LECGQ8WP Datasheet
1Mb / 25P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LETQ9WN OSRAM-LETQ9WN Datasheet
739Kb / 22P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LEAQ9WN OSRAM-LEAQ9WN_17 Datasheet
722Kb / 22P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LERQ8WP OSRAM-LERQ8WP Datasheet
860Kb / 23P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LETQ8WP OSRAM-LETQ8WP Datasheet
839Kb / 23P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LECGP3W OSRAM-LECGP3W Datasheet
1Mb / 25P
   OSRAM OSTAR Projection Power
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com