Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LAW5SM Fiches technique(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LAW5SM
Description  Golden DRAGON
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAW5SM Fiches technique(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

Back Button LAW5SM_18 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAW5SM_18 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAW5SM_18 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAW5SM_18 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAW5SM_18 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAW5SM_18 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LAW5SM_18 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LAW5SM_18 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LAW5SM_18 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 22 page
background image
LA W5SM
8 Version 1.2 | 2018-02-13
LA W5SM
IF [mA]
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
ΦV
ΦV(400mA)
:amber
Relative Luminous Flux 6), 7)
Φ
vv(400 mA) = f(IF); TS = 25 °C
LA W5SM
1,85
2,85
2,02,2
2,42,6
VF [V]
100
200
400
600
800
1000
IF [mA]
:amber
Forward current 6), 7)
I
F = f(VF); TS = 25 °C


Numéro de pièce similaire - LAW5SM_18

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
LAW5SM-JYKY-24-1 OSRAM-LAW5SM-JYKY-24-1 Datasheet
615Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
More results

Description similaire - LAW5SM_18

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
LYW5SM OSRAM-LYW5SM Datasheet
645Kb / 21P
   Golden DRAGON
LTW5AM OSRAM-LTW5AM Datasheet
1Mb / 23P
   Golden DRAGON Plus
logo
Dialight Corporation
OPGD1002 DIALIGHT-OPGD1002 Datasheet
126Kb / 2P
   OSRAM GOLDEN DRAGON ADHESIVE-BACKED LENS
logo
Ledil, Inc.
CP11626 LEDIL-CP11626 Datasheet
1Mb / 4P
   ~15째 spot beam optimized for Golden Dragon
FA10643 LEDIL-FA10643_18 Datasheet
3Mb / 4P
   ~30째 medium beam optimized for Osram Golden Dragon
CP10444 LEDIL-CP10444 Datasheet
943Kb / 4P
   ~20째 smooth spot beam optimized for Golden Dragon
CA11848 LEDIL-CA11848_18 Datasheet
2Mb / 4P
   ~30째 medium beam optimized for Osram Golden Dragon
FA10642 LEDIL-FA10642_18 Datasheet
2Mb / 5P
   ~16째 diffused spot beam optimized for Osram Golden Dragon
CA12047 LEDIL-CA12047_18 Datasheet
2Mb / 4P
   ~35째 15째 oval beam optimized for Osram Golden Dragon
CA12046 LEDIL-CA12046_18 Datasheet
4Mb / 4P
   ~16째 diffused spot beam optimized for Osram Golden Dragon
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com