Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

NTE314 Fiches technique(PDF) 2 Page - NTE Electronics

No de pièce NTE314
Description  Silicon Controlled Rectifier (SCR) Power Regulator Switch
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NTE [NTE Electronics]
Site Internet  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE314 Fiches technique(HTML) 2 Page - NTE Electronics

  NTE314 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE314 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Electrical Characteristics (Cont’d): (VD = 400V, TC = +25°C unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Forward “ON” Voltage
VTM
ITM = 25A Peak, Note 2
1.1
1.8
V
Gate Trigger Current (Continuous DC)
IGT
VD = 12V, RL = 24Ω, TJ = +25°C
7
40
mA
VD = 12V, RL = 24Ω, TJ = –40°C
80
mA
Gate Trigger Voltage (Continuous DC)
VGT
VD = 12V, RL = 24Ω, TJ = –40°C
1
3
V
VD = 12V, RL = 24Ω, TJ = +25°C
0.68
2
V
VD = 12V, RL = 24Ω, TJ = +100°C
0.3
V
Holding Current
IH
VD = 12V, IT = 0.5A
20
50
mA
Turn–On Time
tgt
ITM = 8A, IG = 0.2A, tr = 100ns
0.5
µs
Turn–Off Time
tq
ITM = 8A, IG = 0.2A, dv/dt = 20V/µs,
di/dt = 30A/
µs, TC = +80°C,
Pulse Width
≤ 50µs
20
µs
Forward Voltage Application Rate
Exponential
dv/dt
TC = +100°C
10
100
V/
µs
Note 2. Pulse test: Pulse Width
≤ 1ms, Duty Cycle ≤ 1%.
1.187 (30.16)
.875 (22.2)
Dia Max
.665
(16.9)
.430
(10.92)
Seating
Plane
.040 (1.02)
.312 (7.93) Min
.135 (3.45) Max
.350 (8.89)
Cathode
Anode/Case
Gate
.215 (5.45)
.525 (13.35) R Max
.156 (3.96) Dia
(2 Holes)
.188 (4.8) R Max


Html Pages

1  2 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn