Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

NTE3105 Fiches technique(PDF) 1 Page - NTE Electronics

No de pièce NTE3105
Description  Opto Interrupter Module Photo Reflector, NPN Transistor Output
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NTE [NTE Electronics]
Site Internet  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE3105 Fiches technique(HTML) 1 Page - NTE Electronics

  NTE3105 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE3105 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
NTE3105
Opto Interrupter Module
Photo Reflector, NPN Transistor Output
Absolute Maximum Ratings: (TA = +25°C unless otherwise specified)
Emitter
Continuous Reverse Voltage, VR
3V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous Forward Current, IF
50mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Power Dissipation, PD
75mW
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Derate Above 25
°C
1mW/
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Detector
Collector–Emitter Voltage, VCEO
30V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emitter–Collector Voltage, VECO
5V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Collector Current, IC
20mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Collector Power Dissipation, PC
50mW
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Derate Above 25
°C
0.67mW/
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coupled
Operating Temperature Range, Topr
–20
° to +85°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage Temperature Range, Tstg
–30
° to +100°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electro–Optical Characteristics: (TA = +25°C unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Emitter
Forward Voltage
VF
IF = 50mA
1.3
1.5
V
Reverse Current
IR
VR = 3V
0.01
10
µA
Capacitance
Ct
VR = 0, f = 1MHz
30
pF
Detector
Dark Current
ICEO
VCE = 10V
200
nA
Coupled
Output Current
IO
IF = 10mA, VCC = 5V, RL = 100Ω,
d = 1mm
90
880
µA
Collector Dark Current
ID
IF = 10mA, VCC = 5V, RL = 100Ω
200
nA
Rise Time
tr
VCC = 5V, IC = 0.1mA, RL = 100Ω
20
µs
Fall Time
tf
20
µs
Collector–Emitter Saturation
Voltage
VCE(sat)
IF = 20mA, IC = 0.1mA
0.4
V


Html Pages

1  2 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn