Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

SI3033LSA Fiches technique(PDF) 5 Page - Allegro MicroSystems

No de pièce SI3033LSA
Description  LOW-VOLTAGE, HIGH-CURRENT 3.3 V LINEAR REGULATOR
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ALLEGRO [Allegro MicroSystems]
Site Internet  http://www.allegromicro.com
Logo ALLEGRO - Allegro MicroSystems

SI3033LSA Fiches technique(HTML) 5 Page - Allegro MicroSystems

  SI3033LSA Datasheet HTML 1Page - Allegro MicroSystems SI3033LSA Datasheet HTML 2Page - Allegro MicroSystems SI3033LSA Datasheet HTML 3Page - Allegro MicroSystems SI3033LSA Datasheet HTML 4Page - Allegro MicroSystems SI3033LSA Datasheet HTML 5Page - Allegro MicroSystems SI3033LSA Datasheet HTML 6Page - Allegro MicroSystems SI3033LSA Datasheet HTML 7Page - Allegro MicroSystems SI3033LSA Datasheet HTML 8Page - Allegro MicroSystems SI3033LSA Datasheet HTML 9Page - Allegro MicroSystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
SI-3033LSA
LOW-VOLTAGE, HIGH-CURRENT
3.3 V LINEAR REGULATOR
www.allegromicro.com
5
TYPICAL CHARACTERISTICS at T
A = 25°C (cont’d)
3.30
3.28
3.26
3.32
3.34
3.36
4.0
8.0
INPUT VOLTAGE
0
Dwg. GK-029-2
12
6.0
10
2.0
3.38
IO = 1 A
IO = 0.5 A
IO = 0 A
0
5.0
10
15
4.0
8.0
INPUT VOLTAGE
0
Dwg. GK-030-2
12
6.0
10
2.0
20
IO = 1 A
IO = 0.5 A
IO = 0 A
20
10
0
30
40
50
1.0
2.0
ENABLE VOLTAGE in VOLTS
0
Dwg. GK-023
3.0
VI = VS = 3.3 V
IO = 5 mA
1.5
2.5
0.5
60
Line regulation
GND current
ENABLE input current


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn