Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LCYTWTG-VIAZ-5F5G-1 Fiches technique(PDF) 11 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LCYTWTG-VIAZ-5F5G-1
Description  TOPLED Black Surface
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCYTWTG-VIAZ-5F5G-1 Fiches technique(HTML) 11 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCYTWTG-VIAZ-5F5G-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCYTWTG-VIAZ-5F5G-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCYTWTG-VIAZ-5F5G-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LCYTWTG-VIAZ-5F5G-1 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LCYTWTG-VIAZ-5F5G-1 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LCYTWTG-VIAZ-5F5G-1 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LCYTWTG-VIAZ-5F5G-1 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LCYTWTG-VIAZ-5F5G-1 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LCYTWTG-VIAZ-5F5G-1 Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 23 page
background image
Version 1.2
LCY TWTG
2016-11-03
11
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF = f (T)
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle
LCY TWTG
0
20
40
60
80
100
T [°C]
0
5
10
15
20
25
30
IF [mA]
: Ta
: Ts
10-6
10-5
10-4
10-3
0,01
0,1
1
10
Pulse time [s]
40
60
80
100
IF [mA]
TS = 0°C ... 100°C
LCY TWTG
: D = 1.0
: D = 0.5
: D = 0.2
: D = 0.1
: D = 0.05
: D = 0.02
: D = 0.01
: D = 0.005
10-6
10-5
10-4
10-3
0,01
0,1
1
10
Pulse time [s]
40
60
80
100
IF [mA]
TS = 100°C
LCY TWTG
: D = 1.0
: D = 0.5
: D = 0.2
: D = 0.1
: D = 0.05
: D = 0.02
: D = 0.01
: D = 0.005


Numéro de pièce similaire - LCYTWTG-VIAZ-5F5G-1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
M-System Co.,Ltd.
LCY MSYSTEM-LCY Datasheet
114Kb / 3P
   Power Transducer Series L-UNIT
logo
Sharp Corporation
LCY-01019 SHARP-LCY-01019 Datasheet
813Kb / 28P
   Color TFT LCD Module
logo
M-System Co.,Ltd.
LCY-110-B MSYSTEM-LCY-110-B Datasheet
114Kb / 3P
   Power Transducer Series L-UNIT
LCY-110-B/Q MSYSTEM-LCY-110-B/Q Datasheet
114Kb / 3P
   Power Transducer Series L-UNIT
LCY-110-C MSYSTEM-LCY-110-C Datasheet
114Kb / 3P
   Power Transducer Series L-UNIT
More results

Description similaire - LCYTWTG-VIAZ-5F5G-1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
LAT68B OSRAM-LAT68B Datasheet
523Kb / 20P
   TOPLED Black Surface
LTT66G OSRAM-LTT66G Datasheet
1Mb / 22P
   TOPLED Black
LTT64G OSRAM-LTT64G Datasheet
1Mb / 24P
   TOPLED Black
LBT64G OSRAM-LBT64G Datasheet
714Kb / 24P
   TOPLED Black
LVT64G OSRAM-LVT64G Datasheet
2Mb / 24P
   TOPLED Black
LST67B OSRAM-LST67B Datasheet
438Kb / 19P
   TOPLED
LST67D OSRAM-LST67D Datasheet
756Kb / 20P
   TOPLED
LWTVSG.CB OSRAM-LWTVSG.CB Datasheet
724Kb / 24P
   TOPLED
LST67F OSRAM-LST67F Datasheet
493Kb / 20P
   TOPLED
LW-T67C-S2V1-5K8L OSRAM-LW-T67C-S2V1-5K8L Datasheet
610Kb / 23P
   TOPLED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com