Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LCYH9PP Fiches technique(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LCYH9PP
Description  OSLON Black Flat
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCYH9PP Fiches technique(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LCYH9PP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCYH9PP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCYH9PP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCYH9PP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCYH9PP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCYH9PP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCYH9PP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCYH9PP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCYH9PP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 23 page
background image
2015-08-12
1
2015-08-12
OSLON Black Flat
Datasheet
Version 1.7
LCY H9PP
OSLON Black Flat is a new small size high-flux LED for
slim designs. The black package stands for high
stability.
OSLON Black Flat ist eine neue kompakte hoch
effiziente Lichtquelle für platzsparende Designs. Das
schwarze Gehäuse steht für eine hohe Stabilität.
Features:
Besondere Merkmale:
Package: SMD epoxy package
Gehäusetyp: SMD Epoxid Gehäuse
Technology: ThinGaN (UX:3)
Technologie: ThinGaN (UX:3)
Viewing angle at 50 % I
V: 120°
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120°
Color: Cx = 0.57, Cy = 0.42 acc. to CIE 1931
(yellow)
Farbe: Cx = 0.57, Cy = 0.42 nach CIE 1931 (gelb)
ESD - withstand voltage: 8 kV acc. to
ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)
ESD - Festigkeit: 8 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC
JS-001 (HBM, Klasse 3B)
Corrosion Robustness: Improved corrosion
robustness
Korrosionsstabilität: Verbesserte
Korrosionsstabilität
Qualifications: The product qualification test plan
is based on the guidelines of AEC-Q101-REV-C,
Stress Test Qualification for Automotive Grade
Discrete Semiconductors.
Qualifikationen: Die Produktqualifikation wurde
entsprechend der Richtlinie AEC-Q101-REV-C,
„Stress Test Qualification for Automotive Grade
Discrete Semiconductors“, getestet.
Applications
Anwendungen
Exterior Automotive Lighting
Automobilbeleuchtung außen
Signaling
Signalanlagen


Numéro de pièce similaire - LCYH9PP

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 OSRAM-LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet
1Mb / 23P
   Exterior Automotive Lighting
More results

Description similaire - LCYH9PP

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
LRH9PP OSRAM-LRH9PP Datasheet
726Kb / 22P
   OSLON Black Flat
SFH4735 OSRAM-SFH4735 Datasheet
629Kb / 13P
   OSLON Black Flat
LAH9PP OSRAM-LAH9PP Datasheet
747Kb / 22P
   OSLON Black Flat
LSH9PP OSRAM-LSH9PP Datasheet
725Kb / 22P
   OSLON Black Flat
LYH9PP OSRAM-LYH9PP Datasheet
748Kb / 22P
   OSLON Black Flat
KWCSLPM2.PC OSRAM-KWCSLPM2.PC Datasheet
836Kb / 25P
   OSLON Square Flat
LRH9GP OSRAM-LRH9GP Datasheet
620Kb / 21P
   OSLON Black
LAH9GP OSRAM-LAH9GP Datasheet
621Kb / 21P
   OSLON Black
SFH-4715 OSRAM-SFH-4715 Datasheet
500Kb / 14P
   OSLON Black Series
SFH4703AS OSRAM-SFH4703AS Datasheet
570Kb / 14P
   OSLON Black Series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com