Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KBLA-1 Fiches technique(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

No de pièce KBLA-1
Description  OSRAM OSTAR Stage
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KBLA-1 Fiches technique(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button KBLA-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 25 page
background image
Version 1.1
LE RTDUW S2WN
2018-01-03
9
Relativer zonaler Lichtstromanteil R; T; D
2) Seite 25
Relative Partial flux R; T; D
2) page 25
Φ
E/V (2ϕ)/ΦE/V(180°) = f (ϕ); TJ = 25 °C
Relativer zonaler Lichtstromanteil UW
2) Seite 25
Relative Partial flux UW
2) page 25
Φ
V (2ϕ)/ΦV(180°) = f (ϕ); TJ = 25 °C
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
2*ϕ [°]
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
ΦE/V(2ϕ)
ΦE/V(180°)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
2*ϕ [°]
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
ΦV(2ϕ)
ΦV(180°)


Numéro de pièce similaire - KBLA-1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
KBLA-1 OSRAM-KBLA-1 Datasheet
1Mb / 25P
   Architectural lighting
KBLA-1 OSRAM-KBLA-1 Datasheet
2Mb / 25P
   OSRAM OSTAR Stage
More results

Description similaire - KBLA-1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
LERTDUWS2W OSRAM-LERTDUWS2W Datasheet
983Kb / 23P
   OSRAM OSTAR Stage
LERTDCYS2WN OSRAM-LERTDCYS2WN_18 Datasheet
2Mb / 25P
   OSRAM OSTAR Stage
LERTDUWS2WP OSRAM-LERTDUWS2WP Datasheet
1Mb / 24P
   OSRAM OSTAR Stage
LEACWUWVS2W OSRAM-LEACWUWVS2W Datasheet
1Mb / 23P
   OSRAM OSTAR Medical
SFH4761 OSRAM-SFH4761 Datasheet
220Kb / 10P
   OSRAM OSTAR Observation (850nm)
LETQ9WM OSRAM-LETQ9WM Datasheet
780Kb / 23P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
KRCSLNM1.23 OSRAM-KRCSLNM1.23 Datasheet
762Kb / 24P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
SFH4730 OSRAM-SFH4730_12 Datasheet
181Kb / 8P
   OSRAM OSTAR Observation (850nm)
LEBAQ6WM OSRAM-LEBAQ6WM Datasheet
714Kb / 18P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LECGQ8WP OSRAM-LECGQ8WP Datasheet
1Mb / 25P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com