Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1N4004 Fiches technique(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

No de pièce 1N4004
Description  Standard Recovery Rectifier Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Site Internet  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

1N4004 Fiches technique(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  1N4004 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor 1N4004 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
1N4001 ... 1N4007, 1N4007-13, EM513 ... EM518
1N4001 ... 1N4007, 1N4007-13, EM513 ... EM518
Standard Recovery Rectifier Diodes
Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzug
IFAV = 1 A
VF
< 1.1 V
Tjmax = 175°C
VRRM = 50...2000 V
IFSM = 30 A
trr
~ 1500 ns
Version 2018-02-07
~DO-41 / ~DO-204AC
Dimensions - Maße [mm]
Typical Application
50/60 Hz Mains Rectification,
Power Supplies, Polarity Protection
Commercial grade 1)
Typische Anwendung
50/60 Hz Netzgleichrichtung,
Stromversorgungen, Verpolschutz
Standardausführung 1)
Features
VRRM up to 2000 V
Special grade 1N400xGP available
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheit
VRRM bis zu 2000 V
Sonderversion 1N400xGP erhältlich
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped in ammo pack
5000
Gegurtet in Ammo-Pack
Weight approx.
0.4 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL N/A
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
1N4001
50
50
1N4002
100
100
1N4003
200
200
1N4004
400
400
1N4005
600
600
1N4006
800
800
1N4007
1000
1000
1N4007-13
1300
1300
EM513
1600
1600
EM516
1800
1800
EM518
2000
2000
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TA = 75°C
TA = 100°C
IFAV
1 A 3)
0.8 A 3)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
TA = 75°C
IFRM
5.4 A 3)
Peak forward surge current
Stoßstrom in Fluss-Richtung
Half sine-wave
Sinus-Halbwelle
50 Hz (10 ms)
60 Hz (8.3 ms)
IFSM
27 A
30 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral
t < 10 ms
i2t
3.6 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+175°C
-50...+175°C
1 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Valid, if leads are kept at TA at 10 mm distance from case – Gilt, wenn die Anschlüsse 10 mm vom Geh. auf TA gehalten werden
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS
Ø 0.77
±0.07
Ø 2.6±0.2


Numéro de pièce similaire - 1N4004

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Pan Jit International I...
1N4004 PANJIT-1N4004 Datasheet
53Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
1N4004 WILLAS-1N4004 Datasheet
262Kb / 2P
   VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 1.0 Ampere
logo
Guangdong Juxing Electr...
1N4004 JUXING-1N4004 Datasheet
1Mb / 2P
   SILICON RECTIFIER
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N4004 TSC-1N4004 Datasheet
236Kb / 2P
   1.0 AMP. Silicon Rectifiers
logo
Rugao Dachang Electroni...
1N4004 DACHANG-1N4004 Datasheet
117Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifier
More results

Description similaire - 1N4004

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diotec Semiconductor
1N4001 DIOTEC-1N4001_1 Datasheet
142Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
BYW27-50 DIOTEC-BYW27-50 Datasheet
136Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
logo
SUNMATE electronic Co.,...
BY2000 SUNMATE-BY2000 Datasheet
551Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
P2500A DIOTEC-P2500A_15 Datasheet
138Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
PX1500A DIOTEC-PX1500A_15 Datasheet
140Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
BY251 DIOTEC-BY251_15 Datasheet
94Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
P2000A DIOTEC-P2000A_15 Datasheet
138Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
P2000ATL DIOTEC-P2000ATL_15 Datasheet
138Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
1N4001 DIOTEC-1N4001_17 Datasheet
142Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
1N4001S DIOTEC-1N4001S Datasheet
143Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
1N5059 DIOTEC-1N5059_15 Datasheet
136Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com