Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SD2069 Fiches technique(PDF) 2 Page - Rohm

No de pièce 2SD2069
Description  TRANSISTORS TO 92L TO-92LS MRT
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SD2069 Fiches technique(HTML) 2 Page - Rohm

  2SD2069 Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SD2069 Datasheet HTML 2Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image


Numéro de pièce similaire - 2SD2069

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
2SD2069 ROHM-2SD2069 Datasheet
88Kb / 2P
   1.2W PACKAGE POWER TAPED TRANSISTOR DESIGNED FOR USE WITH AN AUTOMATIC PLACEMENT MECHINE
More results

Description similaire - 2SD2069

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SB649 JIANGSU-2SB649 Datasheet
4Mb / 3P
   TO-92L Plastic-Encapsulate Transistors
2SC2500 JIANGSU-2SC2500 Datasheet
2Mb / 4P
   TO-92L Plastic-Encapsulate Transistors
KTA1024 JIANGSU-KTA1024 Datasheet
5Mb / 3P
   TO-92L Plastic-Encapsulate Transistors
3DG8051 JIANGSU-3DG8051 Datasheet
3Mb / 3P
   TO-92L Plastic-Encapsulate Transistors
2SC2236 JIANGSU-2SC2236 Datasheet
2Mb / 4P
   TO-92L Plastic-Encapsulate Transistors
KTA1274 JIANGSU-KTA1274 Datasheet
8Mb / 5P
   TO-92L Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Nanjing International G...
2SC2383L DGNJDZ-2SC2383L Datasheet
1Mb / 5P
   TO-92L Plastic-Encapsulate Transistors
logo
TRANSYS Electronics Lim...
2SA935 TEL-2SA935 Datasheet
116Kb / 1P
   TO-92L Plastic-Encapsulated Transistors
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
KTC3207 JIANGSU-KTC3207 Datasheet
4Mb / 3P
   TO-92L Plastic-Encapsulate Transistors
2SC1383 JIANGSU-2SC1383 Datasheet
4Mb / 4P
   TO-92L Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com