Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

5-0744014-7 Fiches technique(PDF) 7 Page - TE Connectivity Ltd

No de pièce 5-0744014-7
Description  This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following crimp contacts
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TEC [TE Connectivity Ltd]
Site Internet  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd

5-0744014-7 Fiches technique(HTML) 7 Page - TE Connectivity Ltd

Back Button 5-0744014-7 Datasheet HTML 3Page - TE Connectivity Ltd 5-0744014-7 Datasheet HTML 4Page - TE Connectivity Ltd 5-0744014-7 Datasheet HTML 5Page - TE Connectivity Ltd 5-0744014-7 Datasheet HTML 6Page - TE Connectivity Ltd 5-0744014-7 Datasheet HTML 7Page - TE Connectivity Ltd 5-0744014-7 Datasheet HTML 8Page - TE Connectivity Ltd 5-0744014-7 Datasheet HTML 9Page - TE Connectivity Ltd 5-0744014-7 Datasheet HTML 10Page - TE Connectivity Ltd 5-0744014-7 Datasheet HTML 11Page - TE Connectivity Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
Matrize
PN 2-1579016-2
411-18527 / Rev. A1
Die Set
PN 2-1579016-2
411-18527 / Rev. A1
Seite / Page 7 of 11
Processing of terminals according to application
specification 114-18464
5 Crimp height inspection
This inspection requires the use of a micrometer with
a modified anvil. TE recommends the modified
micrometer P/N: 547 203-1.
Proceed as follows:
1. Refer to Figure 4 and select a wire (maximum
size) for each crimp section listed.
2. Refer to Section 4, CRIMPING PROCEDURE,
and crimp the contact(s) accordingly.
3. Using a crimp height comparator, measure the
wire barrel crimp height and insulation barrel as
shown in Figure 4. If the crimp heights conforms
to that shown in the table, the tool is considered
dimensionally correct. If not, the tool must be
adjusted. Refer to Section 6, CRIMP HEIGHT
ADJUSTMENT.
Verarbeitung der Verbinder nach Verarbeitungs-
spezifikation 114-18464
5 Überprüfung der Crimphöhe
Zur Überprüfung bzw. Messung der Crimphöhe ist ein
Mikrometer mit modifiziertem Amboß erforderlich
PN: 547 203-1.
Verfahren Sie wie folgt:
1. Wählen Sie aus der Tabelle (Bild 4) je eine Leitung
(mit max. Größe) für die gelisteten Crimp-Größen-
bereiche.
2. Crimpen Sie einen oder mehrere Kontakte wie
zuvor beschrieben.
3. Messen Sie mit dem Mikrometer die Crimphöhen
der Drahtcrimphülse und Isolationscrimphülse wie
in der Abbildung (Bild 4) gezeigt. Entspricht die
gemessene Crimphöhe den Angaben in der Tabel-
le, so ist die Crimpzange korrekt justiert. Ande-
renfalls ist eine Einstellung der Crimphöhe vorzu-
nehmen.
Die Spitze muß mittig
auf der Drahtcrimphülse
gegenüber der Crimpnaht
positioniert werden
Position point on center of
wire barrel opposite seam
Modifizierter Amboß
Modified anvil
Bild / Figure 4
"B"
Leitungsgröße
(Max.)
Wire size
(max.)
Crimpbereich
(Drahtgr.ber.markg.
Crimp section
(Wire size marking)
Crimphöhe (A)
u. Toleranz (+/- 0,03)
Crimp height dim. (A)
and tolerance (+/-0.03)
Crimphöhe (B)
max.
Crimp height dim. (B)
max.
AWG20 / 0,50 mm²
0,75 mm²
0,84 mm
0,95 mm
AWG20 / 0,50 mm²
0,75 mm²
3,3 mm max.


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn