Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

NEZ-15BD Fiches technique(PDF) 1 Page - NEC

No de pièce NEZ-15BD
Description  C-BAND POWER GAAS MESFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NEC [NEC]
Site Internet  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

NEZ-15BD Fiches technique(HTML) 1 Page - NEC

  NEZ-15BD Datasheet HTML 1Page - NEC NEZ-15BD Datasheet HTML 2Page - NEC NEZ-15BD Datasheet HTML 3Page - NEC NEZ-15BD Datasheet HTML 4Page - NEC NEZ-15BD Datasheet HTML 5Page - NEC NEZ-15BD Datasheet HTML 6Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image


Numéro de pièce similaire - NEZ-15BD

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
NEZ1011-2E NEC-NEZ1011-2E Datasheet
81Kb / 12P
   2W X, Ku-BAND POWER GaAs MESFET
logo
Renesas Technology Corp
NEZ1011-2E RENESAS-NEZ1011-2E Datasheet
161Kb / 6P
   GaAs MES FET
1996
logo
NEC
NEZ1011-3E NEC-NEZ1011-3E Datasheet
82Kb / 12P
   N-CHANNEL GaAs MESFET
logo
Renesas Technology Corp
NEZ1011-3E RENESAS-NEZ1011-3E Datasheet
199Kb / 14P
   N-CHANNEL GaAs MESFET
1998
logo
NEC
NEZ1011-4E NEC-NEZ1011-4E Datasheet
82Kb / 12P
   4W X, Ku-BAND POWER GaAs MESFET
More results

Description similaire - NEZ-15BD

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
California Eastern Labs
NE850R59 CEL-NE850R59 Datasheet
22Kb / 2P
   C-BAND MEDIUM POWER GaAs MESFET
NE8500100 CEL-NE8500100 Datasheet
64Kb / 4P
   C-BAND MEDIUM POWER GaAs MESFET
logo
Infineon Technologies A...
CLY32 INFINEON-CLY32 Datasheet
574Kb / 9P
   HiRel C-Band GaAs Power-MESFET
September 99
CLY35 INFINEON-CLY35 Datasheet
571Kb / 9P
   HiRel C-Band GaAs Power-MESFET
September 99
CLY38 INFINEON-CLY38 Datasheet
581Kb / 9P
   HiRel C-Band GaAs Power-MESFET
September 99
logo
NEC
NE850R599A NEC-NE850R599A Datasheet
19Kb / 2P
   C-BAND MEDIUM POWER GaAs MESFET
logo
Infineon Technologies A...
CLY29 INFINEON-CLY29 Datasheet
673Kb / 9P
   HiRel C-Band GaAs Power-MESFET
September 99
logo
NEC
NE8500100 NEC-NE8500100_00 Datasheet
63Kb / 4P
   C-BAND MEDIUM POWER GaAs MESFET
logo
California Eastern Labs
NE85002 CEL-NE85002 Datasheet
61Kb / 6P
   2 WATT C-BAND POWER GaAs MESFET
logo
NEC
NE85002 NEC-NE85002_02 Datasheet
60Kb / 6P
   2 WATT C-BAND POWER GaAs MESFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com