Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KSDMLQ31.23 Fiches technique(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

No de pièce KSDMLQ31.23
Description  SYNIOS P2720
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KSDMLQ31.23 Fiches technique(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  KSDMLQ31.23_18 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH KSDMLQ31.23_18 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH KSDMLQ31.23_18 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH KSDMLQ31.23_18 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH KSDMLQ31.23_18 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH KSDMLQ31.23_18 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KSDMLQ31.23_18 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KSDMLQ31.23_18 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KSDMLQ31.23_18 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 23 page
background image
2018-01-25
1
2018-01-25
SYNIOS P2720
Datasheet
Version 1.1
KS DMLQ31.23 - Dual Binning
This compact LED device is part of the SYNIOS P2720
family. Given the scalability of this product family, it
provides full performance and flexibility with just one
footprint.
The KS DMLQ31.23 product is meant to provide
superior light quality in ½ mm² chip size class.
Diese kompakte LED ist Teil der SYNIOS P2720
Familie. Durch ihre Skalierbarkeit bietet die
Bauteilfamilie mit nur einem Lötpaddesign beste
Performance und umfangreiche Flexibilität im
midpower als auch highpower Bereich.
Die hier spezifizierte KS DMLQ31.23 liefert höchste
Lichtqualität in der ½ mm² Chipgrößenklasse.
Features:
Besondere Merkmale:
Package: SMD epoxy package
Gehäusetyp: SMD Epoxid Gehäuse
Technology: InGaAlP Thinfilm
Technologie: InGaAlP Thinfilm
Viewing angle at 50 % I
V: 120° (Lambertian
Emitter)
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120° (Lambertscher
Strahler)
Color: super red (632 nm)
Farbe: super rot (632 nm)
Corrosion Robustness: Improved corrosion
robustness
Korrosionsstabilität: Verbesserte
Korrosionsstabilität
Qualifications: The product qualification test plan
is based on the guidelines of IEC60810, Lamps for
road vehicles – Performance requirements –
Requirements and test conditions for LED
packages.
Qualifikationen: Die Produktqualifikation wurde
entsprechend der Richtlinie IEC60810: „Lamps for
road vehicles – Performance requirements –
Requirements and test conditions for LED
packages” getestet.
Applications
Anwendungen
Architectural Lighting indoor and outdoor
Architekturbeleuchtung innen und außen
Automotive Lighting Interior and Exterior
Automobilbeleuchtung innen und außen
Coupling into Light Guides
Einkopplung in Lichtleiter
Decorative Lighting
Dekorative Beleuchtung
Signal and Symbol Luminary
Signal- und Symbolleuchten
Signaling
Signalanlagen


Numéro de pièce similaire - KSDMLQ31.23_18

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
KSDMLQ31.23-GZJY-68-J3T3 OSRAM-KSDMLQ31.23-GZJY-68-J3T3 Datasheet
687Kb / 22P
   SYNIOS P2720
More results

Description similaire - KSDMLQ31.23_18

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
KYDMLN31.23 OSRAM-KYDMLN31.23 Datasheet
666Kb / 22P
   SYNIOS P2720
KYDMLS31.FY OSRAM-KYDMLS31.FY Datasheet
745Kb / 23P
   SYNIOS P2720
KYDMLQ31.23 OSRAM-KYDMLQ31.23 Datasheet
687Kb / 22P
   SYNIOS P2720
KYDMLN31.FY OSRAM-KYDMLN31.FY Datasheet
704Kb / 23P
   SYNIOS P2720
KSDMLN31.23 OSRAM-KSDMLN31.23 Datasheet
667Kb / 22P
   SYNIOS P2720
KWDMLS31.SG OSRAM-KWDMLS31.SG Datasheet
791Kb / 23P
   SYNIOS P2720
KYDMLS31.23 OSRAM-KYDMLS31.23 Datasheet
703Kb / 22P
   SYNIOS P2720
SFH4775S OSRAM-SFH4775S Datasheet
503Kb / 13P
   IR SYNIOS P2720
KSDMLQ31.23 OSRAM-KSDMLQ31.23 Datasheet
687Kb / 22P
   SYNIOS P2720
KSDMLS31.23 OSRAM-KSDMLS31.23 Datasheet
695Kb / 22P
   SYNIOS P2720
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com