Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KSDMLQ31.23-GZJY-68-J3T3 Fiches technique(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

No de pièce KSDMLQ31.23-GZJY-68-J3T3
Description  SYNIOS P2720
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KSDMLQ31.23-GZJY-68-J3T3 Fiches technique(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  KSDMLQ31.23-GZJY-68-J3T3 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH KSDMLQ31.23-GZJY-68-J3T3 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH KSDMLQ31.23-GZJY-68-J3T3 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH KSDMLQ31.23-GZJY-68-J3T3 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH KSDMLQ31.23-GZJY-68-J3T3 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH KSDMLQ31.23-GZJY-68-J3T3 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KSDMLQ31.23-GZJY-68-J3T3 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KSDMLQ31.23-GZJY-68-J3T3 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KSDMLQ31.23-GZJY-68-J3T3 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 22 page
background image
Version 1.1
KS DMLQ31.23
2016-08-16
3
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
T
op
-40 ... 125
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
Tstg
-40 ... 125
°C
Junction temperature for short time applications *
Sperrschichttemperatur für Kurzzeitanwendung *
Tj
175
°C
Junction temperature
Sperrschichttemperatur
T
j
150
°C
Forward current
Durchlassstrom
(TS = 25 °C)
I
F
10 ... 500
mA
Surge current
Stoßstrom
(t ≤ 10 µs; D = 0.005; T
S = 25 °C)
IFM
1500
mA
Reverse voltage 2) page 21
Sperrspannung 2) Seite 21
(TS = 25 °C)
V
R
12
V
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 2)
VESD
2
kV
Note:
*The median lifetime (L70/B50) for Tj = 175°C is 100h.
Anm:
*Die mittlere Lebensdauer (L70/B50) bei Tj = 175°C beträgt 100h.


Numéro de pièce similaire - KSDMLQ31.23-GZJY-68-J3T3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
KSDMLQ31.23 OSRAM-KSDMLQ31.23_18 Datasheet
732Kb / 23P
   SYNIOS P2720
More results

Description similaire - KSDMLQ31.23-GZJY-68-J3T3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
KYDMLN31.23 OSRAM-KYDMLN31.23 Datasheet
666Kb / 22P
   SYNIOS P2720
KYDMLS31.FY OSRAM-KYDMLS31.FY Datasheet
745Kb / 23P
   SYNIOS P2720
KYDMLQ31.23 OSRAM-KYDMLQ31.23 Datasheet
687Kb / 22P
   SYNIOS P2720
KYDMLN31.FY OSRAM-KYDMLN31.FY Datasheet
704Kb / 23P
   SYNIOS P2720
KSDMLN31.23 OSRAM-KSDMLN31.23 Datasheet
667Kb / 22P
   SYNIOS P2720
KWDMLS31.SG OSRAM-KWDMLS31.SG Datasheet
791Kb / 23P
   SYNIOS P2720
KYDMLS31.23 OSRAM-KYDMLS31.23 Datasheet
703Kb / 22P
   SYNIOS P2720
SFH4775S OSRAM-SFH4775S Datasheet
503Kb / 13P
   IR SYNIOS P2720
KSDMLQ31.23 OSRAM-KSDMLQ31.23_18 Datasheet
732Kb / 23P
   SYNIOS P2720
KSDMLS31.23 OSRAM-KSDMLS31.23 Datasheet
695Kb / 22P
   SYNIOS P2720
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com