Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1N4004-Q Fiches technique(PDF) 2 Page - Diotec Semiconductor

No de pièce 1N4004-Q
Description  Standard Recovery Rectifier Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Site Internet  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

1N4004-Q Fiches technique(HTML) 2 Page - Diotec Semiconductor

  1N4004-Q Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor 1N4004-Q Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
1N4001GP ... 1N4007GP, 1N4001-Q ... 1N4007-Q
Characteristics
Kennwerte
Forward voltage
Durchlass-Spannung
Tj = 25°C
IF = 1 A
VF
< 1.1 V
Leakage current, instantenous
Sperrstrom, Augenblickswert
Tj = 25°C
Tj = 125°C
VR = VRRM
IR
< 5 µA
< 50 µA
Junction capacitance
Sperrschichtkapzität
VR = 4 V
Cj
typ. 15 pF
Reverse recovery time
Sperrverzug
IF = 0.5 A through/über
IR = 1 A to IR = 0.25 A
trr
typ. 1500 ns
Thermal resistance junction to ambient
Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung
RthA
< 45 K/W 1)
Thermal resistance junction to leads
Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschlussdraht
RthL
< 15 K/W 2)
Disclaimer: See data book page 2 or website
Haftungssauschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder oder Internet
1
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
2
In 3 mm distance from case
In 3 mm Abstand vom Gehäuse
2
http://www.diotec.com/
© Diotec Semiconductor AG
120
100
80
60
40
20
0
[%]
I
FAV
Rated forward current versus ambient temperature )
Zul. Richtstrom in Abh. von der Umgebungstemp. )
1
1
[°C]
T
A
150
100
50
0
10
10
1
10
10
2
-1
-2
[A]
I
F
Forward characteristics (typical values)
Durchlasskennlinien (typische Werte)
0.4
V
F
0.8
1.0
1.2
1.4
[V] 1.8
T = 25°C
j
T = 125°C
j
50a-(1a-1.1v)
Peak forward surge current versus number of cycles at 50 Hz
Durchlaß-Spitzenstrom in Abh. von der Zahl der Halbwellen bei 50 Hz
10
10
1
2
[A]
î
F
1
10
10
[n]
10
2
3


Numéro de pièce similaire - 1N4004-Q

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diotec Semiconductor
1N4004-Q DIOTEC-1N4004-Q Datasheet
96Kb / 2P
   Glass Passivated Silicon Rectifier Diodes
More results

Description similaire - 1N4004-Q

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diotec Semiconductor
1N4001 DIOTEC-1N4001_1 Datasheet
142Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
BYW27-50 DIOTEC-BYW27-50 Datasheet
136Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
logo
SUNMATE electronic Co.,...
BY2000 SUNMATE-BY2000 Datasheet
551Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
P2500A DIOTEC-P2500A_15 Datasheet
138Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
PX1500A DIOTEC-PX1500A_15 Datasheet
140Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
BY251 DIOTEC-BY251_15 Datasheet
94Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
P2000A DIOTEC-P2000A_15 Datasheet
138Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
P2000ATL DIOTEC-P2000ATL_15 Datasheet
138Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
1N4001 DIOTEC-1N4001_17 Datasheet
142Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
1N4001S DIOTEC-1N4001S Datasheet
143Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
1N5059 DIOTEC-1N5059_15 Datasheet
136Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com