Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SD500N40PC Fiches technique(PDF) 4 Page - International Rectifier |
|
SD500N40PC Fiches technique(HTML) 4 Page - International Rectifier |
4 / 6 page SD500N/R Series 4 Bulletin I2095 rev. A 08/94 www.irf.com Outlines Table Case Style B-8 All dimensions in millimeters (inches) Case Style B-8 with top thread terminal 3/8" All dimensions in millimeters (inches) 26 (1.023) MAX. 10.5 (0.41) DIA. 12 (0.47) MIN. 38 (1.5) DIA. MAX. CERAMIC HOUSING SW 45 * FOR METRIC DEVICE: M24 x 1.5 - LENGHT SCREW 21 (0.83) MAX. C.S. 70mm 5(0.20) ± 0.3(0.01) 2 3/4"-16UNF-2A * 38 (1.5) DIA. MAX. CERAMIC HOUSING SW 45 * FOR METRIC DEVICE: M24 x 1.5 - LENGHT SCREW 21 (0.83) MAX. 3/4"-16UNF-2A * 3/8"-24UNF-2A 17 (0.67) DIA. |
Numéro de pièce similaire - SD500N40PC |
|
Description similaire - SD500N40PC |