Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
2N2927 Fiches technique(PDF) 1 Page - Central Semiconductor Corp |
|
2N2927 Fiches technique(HTML) 1 Page - Central Semiconductor Corp |
|
1 / 1 page Small Signal Transistors TO-39 Case (Continued) 61 www.centralsemi.com TYPE NO. DESCRIPTION VCBO VCEO VEBO ICBO @VCB hFE @ IC @ VCE VCE (SAT) @ IC fT Cob ton toff NF (V) (V) (V) ( µµA) (V) (mA) (V) (V) (mA) (MHz) (pF) (ns) (ns) (dB) *VCER *ICEO *TYP *TYP *TYP *TYP *TYP **ICES ***ICEV ****ICER MIN MIN MIN MIN MAX MAX MIN MAX MAX MAX MAX 2N2854 NPN AMPL/SWITCH 60 40 5.0 0.10 40 100 300 1,000 1.0 0.40 1,000 - - - - - - - - - - 2N2855 NPN AMPL/SWITCH 60 40 5.0 0.10 40 40 120 1,000 1.0 0.40 1,000 - - - - - - - - - - 2N2890 NPN AMPL/SWITCH 100 80 5.0 0.50 60 30 90 1,000 2.0 0.50 1,000 30 70 - - - - - - 2N2891 NPN AMPL/SWITCH 100 80 5.0 0.50 60 50 150 1,000 2.0 0.50 1,000 30 70 - - - - - - 2N2904A PNP AMPL/SWITCH 60 60 5.0 0.10 50 40 120 150 10 0.40 150 200 8.0 - - - - - - 2N2905A PNP AMPL/SWITCH 60 60 5.0 0.10 50 100 300 150 10 0.40 150 200 8.0 - - - - - - 2N2927 PNP AMPL/SWITCH 30 25 4.0 - - - - 30 130 50 5.0 0.25 50 100 20 - - - - - - 2N2951 NPN AMPL/SWITCH 60 20 5.0 0.10 50 20 150 10 10 0.50 150 200 8.0 - - - - - - 2N2958 NPN AMPL/SWITCH 60 20 5.0 0.025 50 40 120 150 10 0.50 150 250 8.0 - - - - - - 2N2959 NPN AMPL/SWITCH 60 20 5.0 0.025 50 100 300 150 10 0.50 150 250 8.0 - - - - - - 2N2960 NPN AMPL/SWITCH 60 30 5.0 - - - - 100 300 150 10 0.50 150 250 8.0 - - - - - - 2N2961 NPN AMPL/SWITCH 60 30 5.0 - - - - 100 300 150 10 2.00 500 250 8.0 - - - - - - 2N3015 NPN CORE DRIVER 60 30 5.0 0.20 30 30 120 150 10 0.40 150 250 8.0 - - 60 - - 2N3019 NPN AMPL/SWITCH 140 80 7.0 0.10 90 100 300 150 10 0.20 150 100 12 - - - - - - 2N3020 NPN AMPL/SWITCH 140 80 7.0 0.10 90 40 120 150 10 0.20 150 100 12 - - - - - - 2N3053 NPN AMPL/SWITCH 60 40 5.0 0.25 30 50 250 150 10 1.40 150 100 15 - - - - - - 2N3072 PNP AMPL/SWITCH 60 60 4.0 0.01** 30 30 130 50 1.0 1.00 300 130 10 - - - - - - 2N3107 NPN AMPL/SWITCH 100 60 7.0 0.01** 60 100 300 150 10 1.00 1,000 70 20 - - - - - - 2N3108 NPN AMPL/SWITCH 100 60 7.0 0.01* 60 40 120 150 10 1.00 1,000 60 20 - - - - - - 2N3109 NPN AMPL/SWITCH 80 40 7.0 0.01* 60 100 300 150 10 0.25 150 70 25 - - - - - - 2N3110 NPN AMPL/SWITCH 80 40 7.0 0.01* 60 40 120 150 10 0.25 150 60 25 - - - - - - 2N3114 NPN HIGH VOLTAGE 150 150 5.0 10 100 30 120 30 10 1.00 50 40 9.0 - - - - - - 2N3119 NPN AMPL/SWITCH 100 80 4.0 50 60 50 200 100 10 0.50 100 250 6.0 40 700 - - 2N3120 PNP AMPL/SWITCH 45 45 4.0 0.01* 30 30 130 150 1.0 0.50 300 130 10 - - - - - - 2N3122 NPN AMPL/SWITCH 50 30 5.0 - - - - 25 100 300 10 1.50 300 60 25 - - - - - - 2N3133 PNP AMPL/SWITCH 50 35 4.0 0.50 30 40 120 150 10 0.60 150 200 10 - - - - - - 2N3134 PNP AMPL/SWITCH 50 35 4.0 0.50 30 100 300 150 10 0.60 150 200 10 - - - - - - 2N3137 NPN VHF/UHF OSC 40 20 4.0 0.50 20 20 120 50 5.0 0.30 50 500 3.5 - - - - - - 2N3244 PNP CORE DRIVER 40 40 5.0 0.50 30 50 150 500 1.0 1.00 1,000 175 25 50 185 - - 2N3245 PNP CORE DRIVER 50 50 5.0 0.50 30 30 90 500 1.0 1.20 1,000 150 25 55 165 - - 2N3252 NPN CORE DRIVER 60 30 5.0 0.50 40 30 90 500 1.0 1.00 1,000 200 12 45 70 - - 2N3253 NPN CORE DRIVER 75 40 5.0 0.50 60 25 75 500 1.0 1.20 1,000 175 12 50 70 - - 2N3299 NPN AMPL/SWITCH 60 30 5.0 0.01** 50 40 120 150 10 0.60 500 250 8.0 60 150 - - 2N3300 NPN AMPL/SWITCH 60 30 5.0 0.01** 50 100 300 150 10 0.60 500 250 8.0 60 150 - - 2N3326 NPN AMPL/SWITCH 60 40 5.0 0.10 50 40 120 150 10 0.40 150 250 8.0 - - - - - - 2N3388 NPN AMPL/SWITCH 125 100 6.0 - - - - 60 - - 2.5 5.0 1.00 2.5 36 35 - - - - - - 2N3420 NPN AMPL/SWITCH 85 60 6.0 0.50*** 80 40 120 1,000 2.0 0.50 2,000 40 150 - - - - - - 2N3421 NPN AMPL/SWITCH 125 80 6.0 0.50*** 120 40 120 1,000 2.0 0.50 2,000 40 150 - - - - - - 2N3439 NPN HIGH VOLTAGE 450 350 7.0 20 360 40 160 20 10 0.50 50 15 10 - - - - - - 2N3440 NPN HIGH VOLTAGE 300 250 7.0 20 250 40 160 20 10 0.50 50 15 10 - - - - - - |
Numéro de pièce similaire - 2N2927 |
|
Description similaire - 2N2927 |