Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SA12 Fiches technique(PDF) 3 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd |
|
SA12 Fiches technique(HTML) 3 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd |
3 / 5 page 扬州扬杰电子科技股份有限公司 Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd. S-A143 Rev. 1.2, 28-Apr-14 www.21yangjie.com SA SERIES ■电性参数 (TA=25℃ 除非另有规定) Electrical Characteristics (TA=25 unless other ℃ wise noted) 产品型号 (单向) Part Number(U ni) 产品型号 (双向) Part Number(Bi) 击穿电压 VBR@IT Breakdown Voltage VBR@IT 最大反向漏电 流 IR Maximum Reverse Leakage IR @ VWM (μA) 最大工作电压 VRWM Working Peak Reverse Voltage VRWM (V) 最大反向浪涌 电流 IPP Maximum Reverse Surge Current IPP (A) 最大箝位电压 Maximum Clamping Voltage Vc @ IPP (V) 最大温度系数 Maximum Temperature Coefficient of VBR (%/°C) 最小 Min(V) 最大 Max (V) 测试电流 IT(mA) SA20A SA20CA 22.2 24.5 1.0 5.0 20 15.4 32.4 23 SA22 SA22C 24.4 29.8 1.0 5.0 22 22.7 39.4 28 SA22A SA22CA 24.4 26.9 1.0 5.0 22 14.1 35.5 25 SA24 SA24C 26.7 32.6 1.0 5.0 24 11.6 43.0 31 SA24A SA24CA 26.7 29.5 1.0 5.0 24 12.9 38.9 28 SA26 SA26C 28.9 35.3 1.0 5.0 26 10.7 46.6 31 SA26A SA26CA 28.9 31.9 1.0 5.0 26 11.9 42.1 30 SA28 SA28C 31.1 38.0 1.0 5.0 28 10.0 50.1 35 SA28A SA28CA 31.1 34.4 1.0 5.0 28 11.0 45.4 31 SA30 SA30C 33.3 40.7 1.0 5.0 30 9.3 53.5 39 SA30A SA30CA 33.3 36.8 1.0 5.0 30 10.0 48.4 36 SA33 SA33C 36.7 44.9 1.0 5.0 33 8.5 59.0 42 SA33A SA33CA 36.7 40.6 1.0 5.0 33 9.4 53.3 39 SA36 SA36C 40.0 48.9 1.0 5.0 36 7.8 64.3 46 SA36A SA36CA 40.0 44.2 1.0 5.0 36 8.6 58.1 41 SA40 SA40C 44.4 54.3 1.0 5.0 40 7.0 71.4 51 SA40A SA40CA 44.4 49.1 1.0 5.0 40 7.8 64.5 46 SA43 SA43C 47.8 58.4 1.0 5.0 43 6.5 76.7 55 SA43A SA43CA 47.8 52.8 1.0 5.0 43 7.2 69.4 50 SA45 SA45C 50.0 61.1 1.0 5.0 45 6.2 80.3 58 SA45A SA45CA 50.0 55.3 1.0 5.0 45 6.9 72.7 52 SA48 SA48C 53.3 65.2 1.0 5.0 48 5.8 85.5 63 SA48A SA48CA 53.3 58.9 1.0 5.0 48 6.5 77.4 56 SA51 SA51C 56.7 69.3 1.0 5.0 51 5.5 91.1 66 SA51A SA51CA 56.7 62.7 1.0 5.0 51 6.1 82.4 61 SA54 SA54C 60.0 73.3 1.0 5.0 54 5.2 96.3 71 SA54A SA54CA 60.0 66.3 1.0 5.0 54 5.7 87.1 65 SA58 SA58C 64.4 78.7 1.0 5.0 58 4.9 103 78 SA58A SA58CA 64.4 71.2 1.0 5.0 58 5.3 93.6 70 SA60 SA60C 66.7 81.5 1.0 5.0 60 4.7 107 80 SA60A SA60CA 66.7 73.7 1.0 5.0 60 5.2 96.8 71 SA64 SA64C 71.1 86.9 1.0 5.0 64 4.4 114 86 SA64A SA64CA 71.1 78.6 1.0 5.0 64 4.9 103 76 SA70 SA70C 77.8 95.1 1.0 5.0 70 4.0 125 94 SA70A SA70CA 77.8 86.0 1.0 5.0 70 4.4 113 85 SA75 SA75C 83.3 102 1.0 5.0 75 3.7 134 101 |
Numéro de pièce similaire - SA12 |
|
Description similaire - SA12 |