Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LOA67B Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
LOA67B Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
5 / 19 page Version 1.0 LO A67B 2013-06-20 5 Brightness Groups Helligkeitsgruppen Dominant Wavelength Groups 3) page 18 Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 18 Group Luminous Intensity 1) page 18 Luminous Intensity 1) page 18 Luminous Flux 7) page 18 Gruppe Lichtstärke 1)Seite 18 Lichtstärke 1) Seite 18 Lichtstrom 7) Seite 18 (min.) Iv [mcd] (max.) Iv [mcd] (typ.) ΦV [mlm] T2 355 450 1210 U1 450 560 1515 U2 560 710 1905 V1 710 900 2415 Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Group orange Gruppe (min.) λdom [nm] (max.) λdom [nm] 2 600 603 3 603 606 4 606 609 Note: No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection. Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten. |
Numéro de pièce similaire - LOA67B |
|
Description similaire - LOA67B |