Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

RR2L6S Fiches technique(PDF) 2 Page - Rohm

No de pièce RR2L6S
Description  Rectifier Diode
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RR2L6S Fiches technique(HTML) 2 Page - Rohm

  RR2L6S Datasheet HTML 1Page - Rohm RR2L6S Datasheet HTML 2Page - Rohm RR2L6S Datasheet HTML 3Page - Rohm RR2L6S Datasheet HTML 4Page - Rohm RR2L6S Datasheet HTML 5Page - Rohm RR2L6S Datasheet HTML 6Page - Rohm RR2L6S Datasheet HTML 7Page - Rohm RR2L6S Datasheet HTML 8Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
www.rohm.com
© 2014 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Data Sheet
RR2L6S
lElectrical characteristic curves
1
10
100
1000
10000
0
100
200
300
400
500
600
T
j = 25°C
T
j = 150°C
T
j = 75°C
T
j = 125°C
0.001
0.01
0.1
1
10
0
200
400
600
800
1000
1200
T
j = 75°C
T
j = 25°C
T
j = 125°C
T
j = 150°C
1
10
100
0
5
10
15
20
25
30
f = 1MHz
T
a = 25°C
1
10
100
1000
1
10
100
T
j = 25°C
T
j = 25°C
FORWARD VOLTAGE : V
F(mV)
V
F-IF CHARACTERISTICS
REVERSE VOLTAGE : V
R(V)
V
R-IR CHARACTERISTICS
REVERSE VOLTAGE : V
R(V)
V
R-Ct CHARACTERISTICS
NUMBER OF CYCLES
I
FSM-CYCLE CHARACTERISTICS
1cyc.
8.3ms
I
FSM
8.3ms
2/4
2014.07 - Rev.A


Numéro de pièce similaire - RR2L6S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
RR2L6SDD ROHM-RR2L6SDD Datasheet
627Kb / 5P
   Rectifier Diode
RR2L6SDD ROHM-RR2L6SDD Datasheet
650Kb / 8P
   Rectifier Diode
RR2L6SDD ROHM-RR2L6SDD_15 Datasheet
650Kb / 8P
   Rectifier Diode
More results

Description similaire - RR2L6S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
1SR154-400 ROHM-1SR154-400_1 Datasheet
136Kb / 4P
   Rectifier diode
logo
eupec GmbH
D1481N EUPEC-D1481N Datasheet
217Kb / 8P
   Rectifier Diode
logo
SEMPO ELECTRONIC Limite...
SMDCX-3000 SEMPO-SMDCX-3000 Datasheet
50Kb / 1P
   RECTIFIER DIODE
SMDCX-2000 SEMPO-SMDCX-2000 Datasheet
50Kb / 1P
   RECTIFIER DIODE
SMD-12 SEMPO-SMD-12 Datasheet
37Kb / 1P
   Rectifier Diode
SMDCX-300 SEMPO-SMDCX-300 Datasheet
49Kb / 1P
   Rectifier Diode
SMDCX-400 SEMPO-SMDCX-400 Datasheet
49Kb / 1P
   Rectifier Diode
SMDCX-500 SEMPO-SMDCX-500 Datasheet
49Kb / 1P
   Rectifier Diode
logo
Semikron International
SK3 SEMIKRON-SK3 Datasheet
317Kb / 3P
   Rectifier Diode
logo
Rohm
1SR139-600 ROHM-1SR139-600 Datasheet
164Kb / 4P
   Rectifier diode
logo
ABB
5SDD33L5500 ABB-5SDD33L5500 Datasheet
829Kb / 6P
   Rectifier Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com