Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GS8128236GB-333V Fiches technique(PDF) 6 Page - GSI Technology |
|
GS8128236GB-333V Fiches technique(HTML) 6 Page - GSI Technology |
6 / 35 page GS8128218/36(GB/GD)-xxxV Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com. Rev: 1.01 5/2017 6/34 © 2015, GSI Technology 165-Bump BGA—x36 Common I/O—Top View 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A NC A E1 BC BB NC BW ADSC ADV A NC A B A A NC BD BA CK GW G ADSP A NC B C DQPC NC VDDQ VSS VSS VSS VSS VSS VDDQ NC DQPB C D DQC DQC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQB DQB D E DQC DQC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQB DQB E F DQC DQC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQB DQB F G DQC DQC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQB DQB G H FT NC NC VDD VSS VSS VSS VDD NC ZQ ZZ H J DQD DQD VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA DQA J K DQD DQD VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA DQA K L DQD DQD VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA DQA L M DQD DQD VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA DQA M N DQPD SCD VDDQ VSS NC A NC VSS VDDQ NC DQPA N P NC A A A TDI A1 TDO A A A A P R LBO A A A TMS A0 TCK A A A A R 11 x 15 Bump BGA—13 mm x 15 mm Body—1.0 mm Bump Pitch |
Numéro de pièce similaire - GS8128236GB-333V |
|
Description similaire - GS8128236GB-333V |