Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GS8640Z18T-167 Fiches technique(PDF) 2 Page - GSI Technology |
|
GS8640Z18T-167 Fiches technique(HTML) 2 Page - GSI Technology |
2 / 25 page 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 VDDQ VSS DQB DQB VSS VDDQ DQB DQB FT VDD NC VSS DQB DQB VDDQ VSS DQB DQB DQPB VSS VDDQ VDDQ VSS DQA DQA VSS VDDQ DQA DQA VSS NC VDD ZZ DQA DQA VDDQ VSS DQA DQA VSS VDDQ 4M x 18 Top View DQPA A NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 10099 989796959493929190898887868584838281 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 GS8640Z18/36T-300/250/200/167 Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com. Rev: 1.03c 4/2012 2/24 © 2004, GSI Technology GS8640Z18T Pinout Note: Pins marked with NC can be tied to either VDD or VSS. These pins can also be left floating. |
Numéro de pièce similaire - GS8640Z18T-167 |
|
Description similaire - GS8640Z18T-167 |