Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQPF14N15 Fiches technique(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQPF14N15
Description  150V N CHANNEL MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF14N15 Fiches technique(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF14N15 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF14N15 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF14N15 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF14N15 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF14N15 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF14N15 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF14N15 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF14N15 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
  


QFET
QFET
QFET
QFET

 
 
          
        
   
!   "   
#    !   
         
!   ! 
 !     
       $ !  
   

% & '()*+,-.+ /)Ω0,.)+,
% 1 2 )'3
% 12 //3
%  
% )++4! 
% 5!!$ " 
% )6*°78 
  
    
    




,
 , 
)*+
,
5

2./*93
& '
(
2.)++93
: &
(
5

; 
 
<& /
(
,
= , 
±/*
,
>
 ; (! >
 
/++
?
5
(! 
 
& '
(
>
-!(! >
 
@ '
?
!$
;A- !!$
 
* *
,$
;
;2./*93
@'
B
"!/*9
+ </
B$9
 
-
**C)6*
9

7  
)$' * 
<++
9





-θ 
 - ? 

< )<
9B
 - ? ("

:/ *
9B
! "
!
!
!
"
"
"
! "
!
!
!
"
"
"





 



Numéro de pièce similaire - FQPF14N15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF14N15 ISC-FQPF14N15 Datasheet
278Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

Description similaire - FQPF14N15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQB14N15 FAIRCHILD-FQB14N15 Datasheet
788Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF5N15 FAIRCHILD-FQPF5N15 Datasheet
748Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FQD16N15 FAIRCHILD-FQD16N15 Datasheet
730Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF9N15 FAIRCHILD-FQPF9N15 Datasheet
755Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF1502G5 GOOD-ARK-SSF1502G5_15 Datasheet
1Mb / 7P
   150V N-Channel MOSFET
SSS1510 GOOD-ARK-SSS1510 Datasheet
1Mb / 7P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOB2502L AOSMD-AOB2502L Datasheet
334Kb / 6P
   150V N-Channel MOSFET
AON6250 AOSMD-AON6250 Datasheet
283Kb / 6P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP28N15 FAIRCHILD-FQP28N15 Datasheet
797Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FDP79N15 FAIRCHILD-FDP79N15 Datasheet
1Mb / 10P
   150V N-Channel MOSFET
FQB45N15V2 FAIRCHILD-FQB45N15V2 Datasheet
668Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com