Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


NTE1468 Datasheet(Fiches technique) 2 Page - NTE Electronics

Numéro de pièce NTE1468
Description  Integrated Circuit Audio, Low Power Output Amplifier
Télécharger  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  NTE [NTE Electronics]
Site Internet  http://www.nteinc.com
Logo 

   
 2 page
background image
VCC
Pin Connection Diagram
(Front View)
Input
Feedback
Output
Bypass
GND
Bypass
7
6
5
4
3
2
1
17
.700 (17.8) Max
.600 (15.24)
.323
(8.2)
Max
.100 (2.54)
.012 (0.25)
.128 (3.2)
.099
(2.5)
Min




Html Pages

1  2 


Datasheet Download



Numéro de composants électroniques

Numéro de pièceDescription des composantsHtml ViewFabricant
KIA6419PSILICON MONOLITHIC INTEGRATED CIRCUIT LOW POWER AUDIO AMPLIFIER 1 2 3 4 5 MoreKEC(Korea Electronics)
KIA7217APBIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC 5.8W AUDIO POWER AMPLIFIER CAR STEREO CAR RADIO OUTPUT 1 2 3 4 KEC(Korea Electronics)
NTE1388Integrated Circuit Audio Power Amplifier 5.8W for Car Radio Car Stereo 1 2 3 NTE Electronics
NTE7088Integrated Circuit Audio Power Amplifier 18 Watt BTL x 2 Channel 1 2 3 NTE Electronics
NTE928Integrated Circuit Low Power Dual Operational Amplifier 1 2 3 NTE Electronics
NTE990Integrated Circuit Dual Audio Power Amplifier 1 2 3 NTE Electronics
NTE1294Integrated Circuit Audio Power Amplifier 1.2W 1 2 3 NTE Electronics
NTE1389Integrated Circuit Dual Audio Power Amplifier 20W 1 2 3 NTE Electronics
NTE7157Integrated Circuit Low Frequency Power Amplifier 1 2 NTE Electronics
NTE928MIntegrated Circuit Low Power Dual Operational Amplifier 1 2 3 NTE Electronics

Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl