Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HT56RU25 Fiches technique(PDF) 86 Page - Holtek Semiconductor Inc

No de pièce HT56RU25
Description  DAC?갏SO7816, UART, A/D
Download  155 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Site Internet  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56RU25 Fiches technique(HTML) 86 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56RU25 Datasheet HTML 82Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 83Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 84Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 85Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 86Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 87Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 88Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 89Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 90Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 86 / 155 page
background image
Rev. 1.10
86
2014-05-19
Rev. 1.10
87
2014-05-19
HT56RU25
内置
DAC、ISO7816 及 UART 接口的
低功耗
A/D 型智能卡 OTP 单片机
复位和初始化
复位功能是任何单片机中基本的部分,使得单片机可以设定一些与外部参数无
关的先置条件。最重要的复位条件是在初次提供电源给单片机后,经短暂延迟,
内部电路将使得单片机被定义在良好的状态且准备执行第一条程序语句。上电
复位之后,在程序未开始执行前,部分重要的内部寄存器将会被预先设定状态。
程序计数器就是其中之一,它会被清除为零,使得单片机从最低的程序存储器
地址开始执行程序。
除了上电复位外,即使单片机正在执行状态,有些情况的发生也迫使单片机必
须加以复位。其中一个例子是当提供电源给单片机以执行程序后,
RES 引脚被
强制拉至低电平。这个例子为正常操作复位,单片机中只有一部分寄存器受影
响,以便复位引脚回复至高电平后,单片机仍可以正常操作。复位的另一种形
式是看门狗定时器溢出而复位单片机,所有复位操作类型导致不同的寄存器条
件状态。
另外一种复位为低电压复位,即
LVR 复位,在电源提供电压低于某一临界值的
情况下,一种和
RES 引脚复位类似的完全复位将会被执行。
复位功能
通过内部与外部事件触发复位,单片机共有五种复位方式:
上电复位
这是最基本且不可避免的复位,发生在单片机上电后。除了保证程序存储器会
从起始地址开始执行,上电复位也使得其它寄存器被设定在预设条件,所有的
输入
/ 输出端口寄存器和输入 / 输出端口控制寄存器在上电复位时会保持高电
平,以确保上电后所有引脚被设为输入状态。
虽然单片机有一个内部
RC 复位功能,如果电源上升缓慢或刚上电时电源不稳
定,内部
RC 振荡可能会导致芯片复位不良,所以推荐使用和 RES 引脚连接的
外部
RC 电路。由 RC 电路所造成的时间延迟使得 RES 引脚在电源供应稳定前
的一段延长周期内保持在低电平。在这段时间内,单片机的正常操作是被禁止
的。
RES 引脚达到一定电压值后,再经过延迟时间 tRSTD,单片机开始进行正常
操作。下图中
SST 是系统延迟周期 System Start-up Timer 的缩写。
RE S
VD D
SS T Ti me - out
Ch ip R es et
0. 9 V DD
t RS TD
上电复位时序图


Numéro de pièce similaire - HT56RU25

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R22 HOLTEK-HT56R22 Datasheet
739Kb / 131P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R22 HOLTEK-HT56R22_12 Datasheet
824Kb / 134P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R22 HOLTEK-HT56R22_14 Datasheet
718Kb / 127P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R23 HOLTEK-HT56R23 Datasheet
739Kb / 131P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R23 HOLTEK-HT56R23 Datasheet
718Kb / 127P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
More results

Description similaire - HT56RU25

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT66F3197 HOLTEK-HT66F3197 Datasheet
7Mb / 210P
   Enhanced A/D MCU with EEPROM and UART
HT46RU26 HOLTEK-HT46RU26 Datasheet
688Kb / 86P
   A/D Type 8-Bit MCU with UART
HT66F319 HOLTEK-HT66F319 Datasheet
8Mb / 185P
   Enhanced A/D Flash MCU with EEPROM and UART
HT46RU24 HOLTEK-HT46RU24 Datasheet
475Kb / 60P
   A/D Type 8-Bit OTP MCU with UART
HT46RU232 HOLTEK-HT46RU232 Datasheet
473Kb / 60P
   A/D Type 8-Bit OTP MCU with UART
logo
YAMAHA CORPORATION
YM3014 YAMAHA-YM3014 Datasheet
409Kb / 6P
   Serial Input Floating D/A Converter (DAC-SS)
logo
STMicroelectronics
AN1800 STMICROELECTRONICS-AN1800 Datasheet
76Kb / 7P
   STR71x BSPI USED AS A UART
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R22 HOLTEK-HT56R22 Datasheet
739Kb / 131P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R22 HOLTEK-HT56R22_14 Datasheet
718Kb / 127P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R22 HOLTEK-HT56R22_12 Datasheet
824Kb / 134P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com