Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HT56RU25 Fiches technique(PDF) 69 Page - Holtek Semiconductor Inc

No de pièce HT56RU25
Description  DAC?갏SO7816, UART, A/D
Download  155 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Site Internet  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56RU25 Fiches technique(HTML) 69 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56RU25 Datasheet HTML 65Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 66Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 67Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 68Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 69Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 70Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 71Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 72Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 73Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 69 / 155 page
background image
HT56RU25
内置
DAC、ISO7816 及 UART 接口的
低功耗
A/D 型智能卡 OTP 单片机
Rev. 1.10
68
2014-05-19
Rev. 1.10
69
2014-05-19
Bit 3
TXAKn:I2C 总线发送确认标志位
0:从机发送确认标志
1:从机不发送确认标志
TXAKn 位是发送确认标志位。单片机接收 8 位数据之后会将该位在第九个时钟
传到总线上。如果单片机想要接收更多的数据,则应在接收数据之前将
TXAKn
位设置为
0。
Bit 2
SRWn:I2C 从机读写标志位
0:从机设备应处于接收模式
1:从机设备应处于发送模式
SRWn 位是从机读写标志位。决定主机是否希望传输或接收来自 I2C 总线的数
据。当传输地址和从机的地址相同时,
HAASn 位会被设置为高,主机将检测
SRWn 位来决定进入发送模式还是接收模式。如果 SRWn 位为高时,主机会请
求从总线上读数据,此时设备处于发送模式。当
SRWn 位为 0 时,主机往总线
上写数据,设备处于接收模式以读取该数据。
Bit 1
未定义,读为“
0”
Bit 0
RXAKn:I2C 总线接收确认标志位
0:从机接收确认标志
1:从机不接收确认标志
RXAKn 位是接收确认标志位。如果RXAKn 位被重设为0,即8位数据传输之后,
设备在第九个时钟有接收到一个正确的确认位。如果单片机处于发送状态,发
送方会检查
RXAKn 位来判断接收方是否愿意继续接收下一个字节。因此直到
RXAKn 为 1 时,发送才停止发送数据。这时,发送方将释放 SDAn 线,主机发
出停止信号。
I2C 总线通信
I2C 总线上的通信需要四步完成,一个起始信号,一个从机地址发送,一个数据
传输,还有一个停止信号。当起始信号被写入
I2C 总线时,总线上的所有从机
都会接收到这个起始信号并且被通知总线上会即将有数据到达。数据的前
7 位
是 从 机 地 址, 高 位 在 前, 低 位 在 后。 如 果 发 出 的 地 址 和 从 机 地 址 匹 配,
SIMnCTL1 寄存器的 HAASn 位会被置位,同时产生 I2C 中断。进入中断服务程
序后,系统要检测
HAASn 位,以判断 I2C 总线中断是来自从机地址匹配,还是
来自
8 位数据传输完毕。在数据传输中,注意的是,在 7 位从机地址被发送后,
接下来的一位,即第
8 位,是读 / 写控制位,该位的值会反映到 SRWn 位中。
从机通过检测
SRWn 位以确定主控制器是要进入发送模式还是接收模式。在
I2C 总线开始传送数据前,需要先初始化 I2C 总线,初始化 I2C 总线步骤如下:
● 步骤 1
I2C 总线地址寄存器 SIMnAR 写入从机地址。
● 步骤 2
置位
I2C 总线控制寄存器 SIMnCTL0 的 SIMnEN 位,以使能 I2C 总线。
● 步骤 3
置位
I2C 总线中断控制寄存器的 ESIMn 位及多功能中断位 EMFnI,以使能
I2C 总线中断。


Numéro de pièce similaire - HT56RU25

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R22 HOLTEK-HT56R22 Datasheet
739Kb / 131P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R22 HOLTEK-HT56R22_12 Datasheet
824Kb / 134P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R22 HOLTEK-HT56R22_14 Datasheet
718Kb / 127P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R23 HOLTEK-HT56R23 Datasheet
739Kb / 131P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R23 HOLTEK-HT56R23 Datasheet
718Kb / 127P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
More results

Description similaire - HT56RU25

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT66F3197 HOLTEK-HT66F3197 Datasheet
7Mb / 210P
   Enhanced A/D MCU with EEPROM and UART
HT46RU26 HOLTEK-HT46RU26 Datasheet
688Kb / 86P
   A/D Type 8-Bit MCU with UART
HT66F319 HOLTEK-HT66F319 Datasheet
8Mb / 185P
   Enhanced A/D Flash MCU with EEPROM and UART
HT46RU24 HOLTEK-HT46RU24 Datasheet
475Kb / 60P
   A/D Type 8-Bit OTP MCU with UART
HT46RU232 HOLTEK-HT46RU232 Datasheet
473Kb / 60P
   A/D Type 8-Bit OTP MCU with UART
logo
YAMAHA CORPORATION
YM3014 YAMAHA-YM3014 Datasheet
409Kb / 6P
   Serial Input Floating D/A Converter (DAC-SS)
logo
STMicroelectronics
AN1800 STMICROELECTRONICS-AN1800 Datasheet
76Kb / 7P
   STR71x BSPI USED AS A UART
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R22 HOLTEK-HT56R22 Datasheet
739Kb / 131P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R22 HOLTEK-HT56R22_14 Datasheet
718Kb / 127P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R22 HOLTEK-HT56R22_12 Datasheet
824Kb / 134P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com