Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HT56R67 Fiches technique(PDF) 12 Page - Holtek Semiconductor Inc

No de pièce HT56R67
Description  TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
Download  129 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Site Internet  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56R67 Fiches technique(HTML) 12 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56R67_14 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 12Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 13Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 14Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 15Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 16Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 129 page
background image
HT56R67/HT56R668/HT56C668/HT56R678/HT56C678/HT56R688
Rev. 1.70
2014-04-04
12
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
VDD
条件
IDD12
工作电流
(低速模式,fM =8 MHz)
(Crystal OSC,RC OSC)
3V
无负载,
fSYS=fSLOW=2 MHz
320
480
μA
5V
680
1020
μA
IDD13
工作电流
(低速模式,fM=8 MHz)
(Crystal OSC,RC OSC)
3V
无负载,
fSYS=fSLOW=4MHz
500
750
μA
5V
1000
1500
μA
ISTB1
静态电流(休眠模式)
(f
SYS,fSUB,fs,fLCD
fWDT = off)
3V
无负载,系统 HALT,
WDT 关闭,LCD 关闭
0.2
1.0
μA
5V
0.3
2.0
μA
ISTB2
静态电流(休眠模式)
(fSYS,fLCD,fWDT= fSUB
=32768HZ(注 1)或 32K
RC OSC)
3V
无负载,系统 HALT,
LCD 关闭,WDT 关闭
1
2
μA
5V
3
5
μA
ISTB3
静态电流(空闲模式)
(f
SYS
fWDT=offfS(注
3)
=fSUB=32768HZ
(注 1)
或 32K RC OSC)
3V
无负载,系统 HALT,
WDT 关闭,LCD 开启
(注 2),1/5 偏压
(RBIAS=1M),
VLCD =VDD
6
10
μA
5V
10
15
μA
ISTB4
静态电流(空闲模式)
(f
SYS,fWDT=off,fS(注
3)
=fSUB=32768HZ
(注 1)
或 32K RC OSC)
3V
无负载,系统 HALT,
WDT 关闭,LCD 开启
(注 2),1/4 偏压
(RBIAS=800k),
VLCD = VDD
6
10
μA
5V
10
15
μA
ISTB5
静态电流(空闲模式)
(f
SYS,fWDT=off;fS(注
3)
=fSUB=32768HZ
(注 1)
或 32K RC OSC)
3V
无负载,系统
HALT,WDT 关闭,LCD
开启(注 2),1/3 偏压
(RBIAS=600k),
VLCD = VDD
8
12
μA
5V
12
16
μA
ISTB6
静态电流(空闲模式)
(f
SYS,fWDT=off;fS(注
3)
=fSUB=32768HZ
(注 1)
或 32K RC OSC)
3V
无负载,系统 HALT,
WDT 关闭,LCD 开启
(注 2),1/5 偏压
(RBIAS=100k),
VLCD= VDD
26
39
μA
5V
44
66
μA
ISTB7
静态电流(空闲模式)
(f
SYS,fWDT=off;fS(注
3)
=fSUB=32768HZ
(注 1)
或 32K RC OSC)
3V
无负载,系统 HALT,
WDT 关闭,LCD 开启
(注 2),1/4 偏压
(RBIAS=80k),
VLCD= VDD
32
48
μA
5V
54
81
μA
ISTB8
静态电流(空闲模式)
(f
SYS,fWDT=off;fS(注
3)=fSUB=32768HZ(注
1)或 32K RC OSC)
3V
无负载,系统 HALT,
WDT 关闭,LCD 开启
(注 2),1/3 偏压
(RBIAS=60k),
VLCD = VDD
44
66
μA
5V
70
105
μA


Numéro de pièce similaire - HT56R67_14

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_10 Datasheet
696Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit MCU
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_12 Datasheet
758Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit MCU
More results

Description similaire - HT56R67_14

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67 Datasheet
810Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66_14 Datasheet
4Mb / 123P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66 Datasheet
801Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62 Datasheet
720Kb / 108P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64 Datasheet
723Kb / 90P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652_11 Datasheet
318Kb / 45P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652 Datasheet
404Kb / 47P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_12 Datasheet
786Kb / 108P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_13 Datasheet
5Mb / 145P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64_12 Datasheet
674Kb / 90P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com