Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HT56R66 Fiches technique(PDF) 52 Page - Holtek Semiconductor Inc

No de pièce HT56R66
Description  TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
Download  123 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Site Internet  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56R66 Fiches technique(HTML) 52 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56R66_14 Datasheet HTML 48Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 49Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 50Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 51Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 52Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 53Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 54Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 55Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 56Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 52 / 123 page
background image
HT56R66/HT56R666
Rev.1.50
52
2014-04-04
PFD 输出控制
输入/输出接口
当运行在事件计数器或脉冲宽度测量模式时,定时/计数器需要使用外部定时器引脚以确保正确
的动作。此引脚如果为共用引脚,则需要正确设置为定时/计数器输入引脚而非普通 I/O 引脚,即通
过模式选择寄存器使定时/计数器处于外部计数器或脉冲宽度测量模式。此外端口控制寄存器需置高
使此引脚为输入引脚。当此引脚为定时/计数器输入引脚时,该引脚上的上拉电阻依然有效。
定时/计数器引脚内部滤波
外部定时/计数器引脚连接一个内部滤波器,可降低由外部定时/计数器引脚上噪声或尖峰信号
引起的计数出错或脉宽测量不准确的可能性。内部滤波电路会产生一定的功耗,通过配置选项可关
闭滤波功能,这一功能在对于功耗要求严格的应用中十分有用,但其输入信号则为原始信号。值得
注意的是滤波开/关的配置选项可套用到外部定时/计数器引脚和外部中断输入引脚,单独的定时/计
数器引脚或外部中断输入引脚不具备滤波开/关功能。
编程注意事项
当定时/计数器运行在定时器模式时,定时器的时钟源是使用内部系统时钟,与单片机所有运算
都能同步。在这个模式下,当定时器寄存器溢出时,单片机将产生一个内部中断信号,使程序进入
相应的内部中断向量。对于脉冲宽度测量模式,定时器的时钟源也是使用内部系统时钟,但定时器
只有在正确的逻辑条件出现在定时器输入引脚时才执行动作。当这个外部事件没有和内部定时器时
钟同步时,只有当下一个定时器时钟到达时,单片机才会看到这个外部事件,因此在测量值上可能
有小的差异,需要程序设计者在程序应用时加以注意。同样的情况发生在定时器配置为外部事件计
数器模式时,它的时钟来源是外部事件与内部系统时钟或定时器时钟不同步。
当读取定时/计数器或写数据到预置寄存器时,计数时钟会被阻隔以避免错误发生,但这样做可
能会导致计数错误,所以程序设计者应该考虑到这点。在第一次使用定时/计数器之前,要仔细确认
有没有正确地设定初始值。中断控制寄存器中的定时器使能位必须正确的设置,否则相应定时/计数
器内部中断仍然无效。定时/计数器控制寄存器中的触发边沿选择、定时/计数器工作模式和时钟源
控制位也必须正确的设定,以确保定时/计数器按照应用需求而正确的配置。在定时/计数器打开之
前,必须确保先载入定时/计数器寄存器的初始值;这是因为在上电后,定时/计数器寄存器中的初
始值是未知的。定时/计数器初始化后,可以使用定时/计数器控制寄存器中的使能位来打开或关闭
定时器。注意,必须先设定定时器模式,使能位置高才能打开定时器。通过置位定时器使能位,同
时改变模式并打开定时器,如果执行一个定时控制寄存器字节写指令,可能会导致错误结果。
当发生定时/计数器溢出,相应的中断请求标志将置位。若中断允许,将会产生一个中断信号。
不管中断是否允许,在 HALT 状态下,定时/计数器的溢出也会产生唤醒,这种情况可能发生在外
部信号变化的计数模式中,定时/计数器向上计数直至溢出并唤醒系统。若在 HALT 模式下,不需
要定时器中断唤醒系统,可以在进入 HALT 前将相应中断请求标志位置位。
定时/计数器应用范例
这个例子说明了如何设置定时/计数器的寄存器,如何设置中断。定时/计数器控制寄存器的第 4
位设置为高时,将打开定时/计数器。同样,此位清零时,关闭定时/计数器。此应用范例设置定时/


Numéro de pièce similaire - HT56R66_14

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R66 HOLTEK-HT56R66_12 Datasheet
745Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results

Description similaire - HT56R66_14

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67 Datasheet
810Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66 Datasheet
801Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62 Datasheet
720Kb / 108P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64 Datasheet
723Kb / 90P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_14 Datasheet
4Mb / 129P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652_11 Datasheet
318Kb / 45P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652 Datasheet
404Kb / 47P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_12 Datasheet
786Kb / 108P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_13 Datasheet
5Mb / 145P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64_12 Datasheet
674Kb / 90P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com