Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HT46RU67 Fiches technique(PDF) 62 Page - Holtek Semiconductor Inc

No de pièce HT46RU67
Description  100-pin LQFP
Download  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Site Internet  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46RU67 Fiches technique(HTML) 62 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46RU67_14 Datasheet HTML 58Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 59Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 60Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 61Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 62Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 63Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 64Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 65Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 66Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 62 / 68 page
background image
HT46RU67/HT46CU67
Rev. 1.30
62
2014-06-10
RR
[m]
Rotate data memory right
说明:
将指定数据存储器的内容循环右移 1 位且第 0 位移到第 7 位。
运算过程:
[m].i [m].(i+1)
(i=0~6)
[m].7 [m].0,
影响标志位:
RRA
[m]
Rotate right and place result in the accumulator
说明:
将指定数据存储器的内容循环右移 1 位,第 0 位移到第 7 位,移位结果存放到累加器,
而指定数据存储器的内容保持不变。
运算过程:
ACC.i [m].(i+1)
(i=0~6)
ACC.7 [m].0
影响标志位:
RRC
[m]
Rotate data memory right through carry
说明:
将指定数据存储器的内容连同进位标志右移 1 位,第 0 位取代进位标志且原本的进位标
志移到第 7 位。
运算过程:
[m].i [m].(i+1)
(i=0~6)
[m]. 7 C
C  [m].0
影响标志位:
C
RRCA
[m]
Rotate right through carry and place result in the accumulator
说明:
将指定数据存储器的内容连同进位标志右移 1 位,第 0 位取代进位标志且原本的进位标
志移到第 7 位,移位结果送回累加器,但是指定数据寄存器的内容保持不变。
运算过程:
ACC.i [m].(i+1)
(i=0~6)
ACC.7 C
C  [m].0
影响标志位:
C
SBC
A,[m]
Subtract data memory and carry from the accumulator
说明:
将累加器减去指定数据存储器的内容以及进位标志的反,结果存放到累加器。如果结果
为负,C 标志位清除为 0,反之结果为正或 0,C 标志位设置为 1。
运算过程:
ACCACC-[m]-
C
影响标志位:
OV、Z、AC、C
SBCM
A,[m]
Subtract data memory and carry from the accumulator
说明:
将累加器减去指定数据存储器的内容以及进位标志的反,结果存放到数据存储器。如果
结果为负,C 标志位清除为 0,反之结果为正或 0,C 标志位设置为 1。
运算过程:
ACCACC-[m]-
C
影响标志位:
OV、Z、AC、C


Numéro de pièce similaire - HT46RU67_14

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RU67 HOLTEK-HT46RU67 Datasheet
496Kb / 67P
   A/D Type 8-Bit MCU with LCD
More results

Description similaire - HT46RU67_14

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R64 HOLTEK-HT46R64_14 Datasheet
1Mb / 51P
   52/100-pin LQFP
logo
Renesas Technology Corp
R0E55630EDMB01 RENESAS-R0E55630EDMB01 Datasheet
309Kb / 8P
   100-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E5563NEDMB01 RENESAS-R0E5563NEDMB01 Datasheet
338Kb / 8P
   100-pin 0.5mm-pitch LQFP
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R52A HOLTEK-HT48R52A_14 Datasheet
816Kb / 36P
   44-pin QFP / LQFP
HT48R54A HOLTEK-HT48R54A_14 Datasheet
509Kb / 42P
   44-pin QFP/LQFP
logo
Renesas Technology Corp
R0E55630EDMB00 RENESAS-R0E55630EDMB00 Datasheet
344Kb / 8P
   144-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E5563NEDMB00 RENESAS-R0E5563NEDMB00 Datasheet
325Kb / 8P
   144-pin 0.5mm-pitch LQFP
M3T-100LCC-QSD RENESAS-M3T-100LCC-QSD Datasheet
146Kb / 1P
   Converter for Connecting 100-pin 0.65mm-pitch LCC to 100-pin 0.5mm-pitch LQFP
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R62 HOLTEK-HT46R62_13 Datasheet
1Mb / 50P
   52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
logo
Renesas Technology Corp
M3T-FLX-100NSD RENESAS-M3T-FLX-100NSD Datasheet
361Kb / 1P
   Converter for Connecting 100-core Flexible Board FLX100 to 100-pin 0.5mm-pitch LQFP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com