Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HT46RU66 Fiches technique(PDF) 17 Page - Holtek Semiconductor Inc

No de pièce HT46RU66
Description  HT46RU66_14
Download  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Site Internet  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46RU66 Fiches technique(HTML) 17 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46RU66_14 Datasheet HTML 13Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 14Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 15Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 16Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 17Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 18Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 19Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 20Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 21Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 69 page
background image
HT46RU66/HT46CU66
Rev. 1.40
17
2014-06-06
看门狗定时器
WDT 的时钟来源可由配置选项设置为内部 RC 振荡(WDT 振荡器)、指令时钟(系统时钟 4 分频)
或 RTC 振荡。WDT 主要用来防止程序运行故障和程序跳入一死循环而导致不可预测的结果。WDT
可由配置选项设置为打开或关闭,如果在关闭状态,所有与 WDT 有关的指令操作都是没有作用的。
System Clock/4
WDT Clear
fS
fS/28
Time-out Reset
fS/215~fS/216
fS/214~fS/215
fS/213~fS/214
fS/212~fS/213
ROM
Code
Option
Divider
WDT
Prescaler
Mask Option
CK T
R
CK T
R
RTC
OSC
WDT
OSC
12kHz
32768Hz
看门狗定时器
如果 WDT 时钟源为内部 WDT 振荡(RC 振荡周期一般为
65μs@5V),该频率可再经过 212~215(由
配置选项设置)的分频。最小的 WDT 溢出周期大约是 300ms~600ms。但溢出时间会因为温度、VDD
以及芯片参数的变化而变化。如果再用 WDT 预分频器,则可以得到更长的溢出周期。如果 WDT 的
溢出时间选为 2
15 分频,最大的溢出时间可达到 2.1s~4.3s(分频系数为 215~216)。
如果 WDT 的时钟源为指令时钟,则在 HALT 状态时,WDT 会停止计数而失去保护功能;此时
只能靠外部逻辑复位来重新启动系统。如果系统运用在强干扰的环境中,建议选用内部 WDT 振荡
器,因为 HALT 模式会使系统时钟停止,看门狗也就失去了保护的功能。
在正常运行时,WDT 溢出会使系统复位并置位 TO 标志;但在 HALT 模式下,WDT 溢出只产
生“热复位”,只有程序计数器 Program Counter 和堆栈指针 SP 被复位。要清除 WDT 的值可以有三
种方法:外部复位(低电平输入到 RES端)、清除看门狗指令或 HALT 指令。清除看门狗指令有“CLR
WDT”和“CLR WDT1”、“CLR WDT2”二组指令。这两组指令中,只能选择其中一组,由配置选项决
定。如 果选择“CLR WDT”,那么只要执行“CLR WDT” 指令就会清除 WDT。如果选择“CLR WDT1”
和“CLR WDT2”,那么二条指令要交替使用才会清除 WDT,否则,WDT 会由于溢出而使系统复位。
多功能定时器
系统为 WDT、时基和 RTC 提供了具有不同溢出周期的多功能定时器。多功能定时器由一个 8
级分频器和一个 7 位预分频器组成。其时钟源可以是 WDT OSC、RTC OSC 或指令时钟(系统时钟
四分频)。多功能定时器还为 LCD 驱动电路提供可选择的频率信号(范围从 fs/2
2~fs/28),并为蜂鸣
器输出电路提供可选择的频率信号(范围从 fs/2
2~fs/29),频率由配置选项决定。为了正确地显示,
建议选择 4kHZ 左右的信号作为 LCD 驱动信号。


Numéro de pièce similaire - HT46RU66_14

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RU66 HOLTEK-HT46RU66_11 Datasheet
436Kb / 63P
   A/D Type 8-Bit MCU with LCD
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com