Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HT46RU66 Fiches technique(PDF) 1 Page - Holtek Semiconductor Inc

No de pièce HT46RU66
Description  HT46RU66_14
Download  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Site Internet  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46RU66 Fiches technique(HTML) 1 Page - Holtek Semiconductor Inc

  HT46RU66_14 Datasheet HTML 1Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 69 page
background image
HT46RU66/HT46CU66
A/D+LCD 型八位单片机
Rev. 1.40
1
2014-06-06
技术相关信息
· 工具信息
· FAQs
· 应用范例
- HA0003S HT48 & HT46 MCU 与 HT93LC46 EEPROM 的通信
- HA0004S HT48 & HT46 MCU UART 的软件实现方法
- HA0005S HT48 & HT46 MCU 用软件执行 I
2C 总线的控制功能的方法
- HA0047S HT46 MCU 的 PWM 的应用范例
- HA0075S MCU 重置电路及振荡电路应用
特性
工作电压:
fSYS=4MHz:2.2V~5.5V
fSYS=8MHz:3.3V~5.5V
32 个双向输入/输出口
2 个外部中断输入
2 个 16 位定时/计数器,具有 PFD(可编程分
频器)功能
1 个 8 位定时/计数器,可编程分频器
47×3 或 46×4 段的 LCD 驱动(SEG0~SEG23
可由配置选项设置为逻辑输出)
16K×16 程序存储器
576×8 数据存储器
通用异步接收/发送器(UART)
具有 PFD 功能,可用于发声
1 个实时时钟(RTC)
1 个 8 位的实时时钟预分频器
看门狗定时器
蜂鸣器输出
内置晶体、RC 和 32768Hz 晶体振荡电路
HALT 和唤醒功能可降低功耗
16 层硬件堆栈
8 通道 12 位解析度的 A/D 转换器
4 通道 PWM 输出,与 4 个输入/输出口共用
引脚
位操作指令
查表指令,表格内容字长 16 位
系统频率为 8MHz 时,指令周期为
0.5μs
63 条指令
指令执行时间为 1 或 2 个指令周期
低电压复位/检测功能
64/100-pin LQFP 封装
概述
HT46RU66/HT46CU66 是 8 位高性能精简指令集单片机,专门为需要 A/D 转换和 LCD 显示的
产品而设计。配置版本 HT46CU66 与 OTP 版本 HT46RU66 引脚和功能完全相同。
低功耗、I/O 使用灵活、计数器、振荡类型选择、多通道 A/D 转换、脉冲测量功能、暂停和唤
醒功能,以及 LCD 显示功能,使这款单片机可以广泛应用于需要 A/D 转换和 LCD 显示的产品中,
例如电子测量仪器、环境监控、手持式测量工具、马达控制等工业和家庭系统中。


Numéro de pièce similaire - HT46RU66_14

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RU66 HOLTEK-HT46RU66_11 Datasheet
436Kb / 63P
   A/D Type 8-Bit MCU with LCD
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com