Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HT46R64 Fiches technique(PDF) 18 Page - Holtek Semiconductor Inc

No de pièce HT46R64
Description  52/100-pin LQFP
Download  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Site Internet  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46R64 Fiches technique(HTML) 18 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46R64_14 Datasheet HTML 14Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 15Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 16Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 17Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 18Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 19Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 20Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 21Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 22Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 51 page
background image
HT46R64/HT46C64
Rev. 2..10
18
2014-06-06
定时/计数器
HT46x64 系统提供两个定时/计数器(TMR0、TMR1)。TMR0 是一个 8 位可编程的向上计数的计数器,
其时钟来源可以是外部信号输入或内部时钟(f
SYS)。TMR1 是一个 16 位可编程的向上计数的计数器,其时
钟来源可以是外部信号输入或内部时钟(f
SYS/4 或 32768Hz 振荡,由 T1S 设置)。外部信号输入可以用来计
数外部事件、测量时间间隔、测量脉冲宽度或产生一个精确的时基信号。
Reload
Overflow to Interrupt
PFD0
T0M1
T0M0
TMR0
T0E
T0M1
T0M0
T0ON
Pulse Width
Measurement
Mode Control
8-bit Timer/Event Counter
Preload Register
8-bit Timer/Event Counter
(TMR0)
Data Bus
8-stage Prescaler
8-1 MUX
fSYS
fINT
T0PSC2~T0PSC0
(6+2) or (7+1)
Compare
PWM
To PD0/PD1/PD2/PD3 Circuit
定时/计数器 0
PFD1
T1M1
T1M0
TMR1
T1E
T1M1
T1M0
T1ON
Pulse Width
Measurement
Mode Control
fINT
fSYS/4
32768Hz
T1S
M
U
X
16-Bit
Preload Register
Data Bus
Reload
Overflow to Interrupt
Low Byte
Buffer
High Byte Low Byte
16-Bit Timer/Event Counter
定时/计数器 1
M
U
X
1/2
PFD
PFD Source Option
PA3 Data CTRL
PFD0
PFD1
PFD 来源选择
有两个与定时/计数器 0 有关的寄存器,TMR0(0DH)和 TMR0C(0EH)。TMR 寄存器有两个物理空间;
写入 TMR 会将初始值装入到定时/计数器的预置寄存器中,而读 TMR 则会取得定时/计数器的内容。TMRC
是定时/计数器控制寄存器,用来定义定时/计数器一些选项。
有三个与定时/计数器 1 有关的寄存器,TMR1H(0FH)、TMR1L(10H)和 TMR1C(11H)。写入 TMR1L
只能将数据写到低字节缓冲器, 而写入 TMR1H 会把指定数据和低字节缓冲器的数据写到 TMR1H 和
TMR1L 中。
定时/计数器 1 预置寄存器的内容只有在写入 TMR1H 时才会被改变而写 TMR1L 不会改变预置寄存器
的值。读取 TMR1H 会把 TMR1H 的内容送至目标单元,而 TMR1L 的值被送至低字节缓冲器中。读 TMR1L
将读取低字节缓冲器的值。换言之,定时/计时器的低字节内容是无法直接读取的。必须先读取 TMR1H,
将定时/计数器的低字节内容送至低字节缓冲器。TMR1C 是定时/计数器控制寄存器,用来定义定时/计数
器一些选项。
T0M0、T0M1(TMR0C)和 T1M0、T1M1(TMR1C)用来定义定时/计数器的工作模式。外部事件计数模
式是用来记录外部事件的,其时钟来源为外部 TMR0/TMR1 引脚输入。定时器模式是一个常用模式,其时
钟来源为内部时钟。脉宽测量模式可以测量 TMR0/TMR1 引脚高/低电平的脉冲宽度,其时钟来源为内部时
钟。


Numéro de pièce similaire - HT46R64_14

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R64 HOLTEK-HT46R64_11 Datasheet
320Kb / 46P
   A/D with LCD Type 8-Bit MCU
More results

Description similaire - HT46R64_14

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R62 HOLTEK-HT46R62_13 Datasheet
1Mb / 50P
   52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
HT46RU67 HOLTEK-HT46RU67_14 Datasheet
2Mb / 68P
   100-pin LQFP
logo
Renesas Technology Corp
R0E55630EDMB01 RENESAS-R0E55630EDMB01 Datasheet
309Kb / 8P
   100-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E5563NEDMB01 RENESAS-R0E5563NEDMB01 Datasheet
338Kb / 8P
   100-pin 0.5mm-pitch LQFP
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R52A HOLTEK-HT48R52A_14 Datasheet
816Kb / 36P
   44-pin QFP / LQFP
HT48R54A HOLTEK-HT48R54A_14 Datasheet
509Kb / 42P
   44-pin QFP/LQFP
logo
Renesas Technology Corp
R0E55630EDMB00 RENESAS-R0E55630EDMB00 Datasheet
344Kb / 8P
   144-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E5563NEDMB00 RENESAS-R0E5563NEDMB00 Datasheet
325Kb / 8P
   144-pin 0.5mm-pitch LQFP
logo
List of Unclassifed Man...
PA52-PP ETC2-PA52-PP Datasheet
36Kb / 1P
   52 pin PLCC socket/52 pin PLCC plug
logo
Renesas Technology Corp
M3T-100LCC-QSD RENESAS-M3T-100LCC-QSD Datasheet
146Kb / 1P
   Converter for Connecting 100-pin 0.65mm-pitch LCC to 100-pin 0.5mm-pitch LQFP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com