Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HT46R0042 Fiches technique(PDF) 78 Page - Holtek Semiconductor Inc

No de pièce HT46R0042
Description  Cost-Effective A/D 8-Bit OTP MCU
Download  83 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Site Internet  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46R0042 Fiches technique(HTML) 78 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46R0042 Datasheet HTML 74Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R0042 Datasheet HTML 75Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R0042 Datasheet HTML 76Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R0042 Datasheet HTML 77Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R0042 Datasheet HTML 78Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R0042 Datasheet HTML 79Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R0042 Datasheet HTML 80Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R0042 Datasheet HTML 81Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R0042 Datasheet HTML 82Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 78 / 83 page
background image
Rev. 1.00
�8
��to�e� ��� �01�
Rev. 1.00
�9
��to�e� ��� �01�
HT46R0042
Cost-Effective A/D 8-Bit OTP MCU
HT46R0042
Cost-Effective A/D 8-Bit OTP MCU
fig 2
Symbol
Dimensions in inch
Min.
Nom.
Max.
A
0.9�5
0.965
0.985
B
0.��5
0.�85
0.�95
C
0.1�0
0.135
0.150
D
0.110
0.130
0.150
E
0.01�
0.018
0.0��
F
0.0�5
0.050
0.060
G
0.1 BSC
H
0.300
0.310
0.3�5
I
0.�30
Symbol
Dimensions in mm
Min.
Nom.
Max.
A
��.00
��.51
�5.0�
B
6.99
�.��
�.�9
C
3.05
3.�3
3.81
D
�.�9
3.30
3.81
E
0.36
0.�6
0.56
F
1.1�
1.��
1.5�
G
�.5� BSC
H
�.6�
�.8�
8.�6
I
10.9�


Numéro de pièce similaire - HT46R0042

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R004 HOLTEK-HT46R004 Datasheet
5Mb / 84P
   Cost-Effective A/D 8-Bit OTP MCU
More results

Description similaire - HT46R0042

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R002 HOLTEK-HT46R002 Datasheet
5Mb / 83P
   Cost-Effective A/D 8-Bit OTP MCU
HT46R004 HOLTEK-HT46R004 Datasheet
5Mb / 84P
   Cost-Effective A/D 8-Bit OTP MCU
HT46R003B HOLTEK-HT46R003B Datasheet
5Mb / 76P
   Cost-Effective A/D 8-bit OTP MCU
HT46R46-H HOLTEK-HT46R46-H Datasheet
292Kb / 42P
   Cost-Effective A/D Type 8-Bit OTP MCU
HT46R48 HOLTEK-HT46R48 Datasheet
292Kb / 42P
   Cost-Effective A/D Type 8-Bit OTP MCU
HT46R47-H HOLTEK-HT46R47-H Datasheet
293Kb / 42P
   Cost-Effective A/D Type 8-Bit OTP MCU
HT46R48E HOLTEK-HT46R48E Datasheet
339Kb / 46P
   Cost-Effective A/D Type 8-Bit OTP MCU
HT48R002 HOLTEK-HT48R002 Datasheet
5Mb / 71P
   Cost-Effective I/O 8-Bit OTP MCU
HT46R46E HOLTEK-HT46R46E Datasheet
318Kb / 45P
   Cost-Effective A/D Type 8-Bit MCU
HT46R4A HOLTEK-HT46R4A Datasheet
468Kb / 60P
   Cost-Effective A/D Type 8-Bit MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com