Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

7499511002A Fiches technique(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No de pièce 7499511002A
Description  LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT PoE
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Site Internet  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7499511002A Fiches technique(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  7499511002A Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7499511002A Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7499511002A Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Kunde / customer :
Bezeichnung :
description :
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
B Lötpad / soldering spec. :
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
Inductance
Übersetzungsverhältnis
1 : 1
Tx
/ Turns ratio
1 : 1
Rx
-18
-16
-13,5
-12
Cross Talk
CT
-30
dB
min.
-30
-20
D Prüfgeräte / test equipment :
Agilent E5071C
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+25°C
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
Basismaterial / base material:
Ferrit/ ferrite
Draht / wire:
Hochspannungsprüfung / Hipot test: 1500Vrms 1min.
Geeignet für 1000BaseT-Anwendungen gemäß IEEE 802.3ab /
Gehäuse / housing
LED
1,8-2,8 V/ 20mA
Freigabe erteilt / general release:
..................................................................................
Datum / date
Mle
2016-01-19
...............................................
Jliu
2015-04-15
Geprüft / checked
Name
Datum / date
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2016-01-19
min.
100kHz / 100mV @ 18mA
DC-Bias
Testbedingungen /
test conditions
LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT PoE+
Artikelnummer / part number :
C Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
OCL
µH
350
1-30MHz @ 100Ω
30-45MHz @ 100Ω
45-60MHz @ 100Ω
7499511002A
Common Mode
Rejection
1-100MHz
LAN-Übertrager WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT PoE+
max.
1-100MHz
100-500MHz
Änderung / modification
..................................................
Revision 01
Kunde / customer
Würth Elektronik
..................................................................................
Compliant with IEEE 802.3ab for 1000BaseT
Kontaktmaterial/ contact plating:
100% tin w. nickel underpalting
30µ"gold plating on contact area
Shield
50µ" nickel
over 0.01" cooper alloy
Thermoplastic UL-94V0
100kHz / 100mV
IL
3%
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Revision 00
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
http://www.we-online.com
G Eigenschaften / general specifications :
E Testbedingungen / test conditions :
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 85°C
Luftfeuchtigkeit / humidity:
4UEW 180°C
TR
1-100MHz
Insertion Loss
RL
CMR
dB
dB
min.
60-80MHz @ 100Ω
Return Loss
min.
-1,0
dB
SEITE 1 VON 3


Numéro de pièce similaire - 7499511002A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7499511420 WURTH-7499511420 Datasheet
665Kb / 7P
   WE-RJ45LAN
004.000
7499511440 WURTH-7499511440 Datasheet
342Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT PoE
7499511611A WURTH-7499511611A Datasheet
293Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT PoE
More results

Description similaire - 7499511002A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7499511440 WURTH-7499511440 Datasheet
342Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT PoE
7499511611A WURTH-7499511611A Datasheet
293Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT PoE
7499411122A WURTH-7499411122A Datasheet
269Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100 BaseT PoE
7499111221A WURTH-7499111221A Datasheet
273Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT
7499151120 WURTH-7499151120 Datasheet
364Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT
7499121211 WURTH-7499121211 Datasheet
604Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT
2019-03-13 Revision 03
7499111001A WURTH-7499111001A Datasheet
320Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT
2012-08-16 Revision 01
7499111447 WURTH-7499111447 Datasheet
336Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT
7499111000A WURTH-7499111000A Datasheet
211Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT
7499110122 WURTH-7499110122 Datasheet
259Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com