Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SB1620FCT Fiches technique(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

No de pièce SB1620FCT
Description  ISOLATION SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Site Internet  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

SB1620FCT Fiches technique(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  SB1620FCT_16 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. SB1620FCT_16 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. SB1620FCT_16 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. SB1620FCT_16 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
PAGE . 2
October 17,2016-REV.06
SB1620FCT~SB1660FCT
0
20
40
60
80
100
120
0
25
50
75
100
125
150
TJ, Junction Temperature (°C)
50~60V
40~45V
20~30V
Fig.5 Operating Temperature Derating Curve


Numéro de pièce similaire - SB1620FCT_16

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Won-Top Electronics
SB1620FCT WTE-SB1620FCT_06 Datasheet
49Kb / 4P
   16A DUAL SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SB1620FCT PANJIT-SB1620FCT_09 Datasheet
92Kb / 2P
   ISOLATION SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results

Description similaire - SB1620FCT_16

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Transys Electronics
SB1620F TRSYS-SB1620F Datasheet
148Kb / 2P
   ISOLATION SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
SB620FCT PANJIT-SB620FCT_04 Datasheet
47Kb / 2P
   ISOLATION SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SB2520FCT PANJIT-SB2520FCT_04 Datasheet
45Kb / 2P
   ISOLATION SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SB620F PANJIT-SB620F_09 Datasheet
96Kb / 2P
   ISOLATION SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SB1020FCT PANJIT-SB1020FCT_16 Datasheet
288Kb / 4P
   ISOLATION SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SB1620CT PANJIT-SB1620CT_12 Datasheet
291Kb / 4P
   ISOLATION SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SB620F PANJIT-SB620F_04 Datasheet
46Kb / 2P
   ISOLATION SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SB820FCT PANJIT-SB820FCT_05 Datasheet
428Kb / 2P
   ISOLATION SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
MBR1640FCT PANJIT-MBR1640FCT Datasheet
93Kb / 2P
   ISOLATION SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SB1020FCT PANJIT-SB1020FCT_09 Datasheet
91Kb / 2P
   ISOLATION SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SB1620CT PANJIT-SB1620CT_09 Datasheet
85Kb / 2P
   ISOLATION SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com