Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1N5221B Fiches technique(PDF) 3 Page - Central Semiconductor Corp

No de pièce 1N5221B
Description  Zener Diode Die
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
Site Internet  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp

1N5221B Fiches technique(HTML) 3 Page - Central Semiconductor Corp

  1N5221B Datasheet HTML 1Page - Central Semiconductor Corp 1N5221B Datasheet HTML 2Page - Central Semiconductor Corp 1N5221B Datasheet HTML 3Page - Central Semiconductor Corp 1N5221B Datasheet HTML 4Page - Central Semiconductor Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
CPZ28X
Typical Electrical Characteristics
R0 (23-March 2015)
www.centr a lsemi.
com


Numéro de pièce similaire - 1N5221B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
1N5221B TGS-1N5221B Datasheet
264Kb / 3P
   Zener diode
logo
Vishay Siliconix
1N5221B VISHAY-1N5221B Datasheet
47Kb / 4P
   Silicon Z-Diodes
Rev. 2, 06-Aug-99
logo
Micro Commercial Compon...
1N5221B MCC-1N5221B Datasheet
550Kb / 5P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 75 Volts
logo
Vishay Siliconix
1N5221B VISHAY-1N5221B Datasheet
118Kb / 7P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 2.0, 31-Jan-12
logo
Diodes Incorporated
1N5221B DIODES-1N5221B Datasheet
60Kb / 3P
   500mW EPITAXIAL ZENER DIODE
DS18006 Rev. 15 - 2
More results

Description similaire - 1N5221B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Silicon Supplies
1N4617 SS-1N4617 Datasheet
308Kb / 3P
   Bare Die Zener Diode
logo
First Silicon Co., Ltd
BZX84C2V4 FS-BZX84C2V4 Datasheet
539Kb / 4P
   ZENER DIODE Planar Die Construction
logo
Central Semiconductor C...
CPZ18-BZX55C3V3 CENTRAL-CPZ18-BZX55C3V3 Datasheet
547Kb / 5P
   Zener Diode Die 500mW, 3.3 THRU 6.2 VOLT
R1 25-August 2017
logo
Silicon Supplies
BZX55C10 SS-BZX55C10 Datasheet
313Kb / 3P
   Silicon P lanar Zener diode in bare die form
BZX55C2V4 SS-BZX55C2V4 Datasheet
276Kb / 3P
   Silicon Planar Zener diode in bare die form ??5% tolerance
logo
Micro Commercial Compon...
SMAJ4736A-TP MCC-SMAJ4736A-TP Datasheet
452Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
AiT Semiconductor Inc.
BZX84C2V4 AITSEMI-BZX84C2V4 Datasheet
453Kb / 8P
   ZENER DIODE ZENER VOLTAGE REGULATOR DIODE
REV1.1
logo
ABB
5SLX12K1711 ABB-5SLX12K1711 Datasheet
54Kb / 3P
   Fast-Diode Die
logo
Micro Commercial Compon...
DL4733A-TP MCC-DL4733A-TP Datasheet
254Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
ABB
5SLX12M3301 ABB-5SLX12M3301 Datasheet
54Kb / 3P
   Fast-Diode Die
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com