Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SS56F-5A-60V.SMAF Fiches technique(PDF) 2 Page - Nanjing International Group Co

No de pièce SS56F-5A-60V.SMAF
Description  5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
Site Internet  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co

SS56F-5A-60V.SMAF Fiches technique(HTML) 2 Page - Nanjing International Group Co

  SS56F-5A-60V.SMAF Datasheet HTML 1Page - Nanjing International Group Co SS56F-5A-60V.SMAF Datasheet HTML 2Page - Nanjing International Group Co  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
AND CHARACTERISTIC CURVES (SS52
A THRU SS5200A)
0.1
1.0
.01
10
50
RATING
FIG.2-TYPICAL FORWARD
CHARACTERISTICS
FIG.1-TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE
FIG.3-MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT
FIG.4-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE,(V)
FORWARD VOLTAGE,(V)
Pulse Width 300us
1% Duty Cycle
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
350
300
250
200
150
100
50
0
.01
.05
.1
.5
1
5
10
50
100
.1
.3
.5
.7
.9
1.1
1.3
1.5
3.0
AMBIENT TEMPERATURE ( C)
.1
1.0
10
100
FIG.5 - TYPICAL REVERSE
CHARACTERISTICS
PERCENTAGE RATED PEAK REVERSE VOLTAGE
0
20
40
60
80
100 120 140
.01
Tj=75 C
SS55
A~SS52
0A
SS52
A~SS54
A
Tj=25 C
Tj=25 C
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
1
10
5
50
100
Tj=25 C
8.3ms Single Half
Sine Wave
JEDEC method
SS
58A
~S
S51
0A
0A
SS
52
Version 1.
1
2015/
5/20
100
50
0
150
250
200


Numéro de pièce similaire - SS56F-5A-60V.SMAF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Dongguan Pingjingsemi T...
SS56F-PJ PJSEMI-SS56F-PJ Datasheet
558Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
More results

Description similaire - SS56F-5A-60V.SMAF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SCD52 SECOS-SCD52_15 Datasheet
470Kb / 2P
   5.0 AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SK54BL SECOS-SK54BL_15 Datasheet
165Kb / 2P
   5.0 Amp Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Goodwork Semiconductor ...
SM520C GWSEMI-SM520C Datasheet
65Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Nanjing International G...
SS58-5A-80V-DO-214AA DGNJDZ-SS58-5A-80V-DO-214AA Datasheet
249Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SS515-150V-DO-214AB DGNJDZ-SS515-150V-DO-214AB Datasheet
266Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SS520-200V-DO-214AA DGNJDZ-SS520-200V-DO-214AA Datasheet
249Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SS520F-200V.SMAF DGNJDZ-SS520F-200V.SMAF Datasheet
517Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SK54.5A-DO-214AB DGNJDZ-SK54.5A-DO-214AB Datasheet
216Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SK52.5A-DO-214AB DGNJDZ-SK52.5A-DO-214AB Datasheet
216Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SS52-20V-DO-214AB DGNJDZ-SS52-20V-DO-214AB Datasheet
266Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
UNIOHM CORPORATION
SM520C UNIOHM-SM520C Datasheet
66Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com