Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STDA165GK20 Fiches technique(PDF) 3 Page - Sirectifier Semiconductors

No de pièce STDA165GK20
Description  Thyristor-Diode Common Anode Modules
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SIRECTIFIER [Sirectifier Semiconductors]
Site Internet  http://www.sirectifier.com
Logo SIRECTIFIER - Sirectifier Semiconductors

STDA165GK20 Fiches technique(HTML) 3 Page - Sirectifier Semiconductors

  STDA165GK20 Datasheet HTML 1Page - Sirectifier Semiconductors STDA165GK20 Datasheet HTML 2Page - Sirectifier Semiconductors STDA165GK20 Datasheet HTML 3Page - Sirectifier Semiconductors STDA165GK20 Datasheet HTML 4Page - Sirectifier Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Thyristor-Diode Common Anode Modules
Fig. 2a Maximum forward current
at case temperature
Fig. 3 Power dissipation versus on-state current and ambient temperature
(per thyristor or diode)
Fig. 5 Three phase rectifier bridge: Power dissipation versus direct output current
and ambient temperature
Fig. 1 Surge overload current
I
TSM, IFSM: Crest value, t: duration
Fig. 4 Gate trigger characteristics
Fig. 6 Gate trigger delay time
Fig. 2 i2t versus time (1-10 ms)
3 x STD
A165
STD 165GKXX
P3
©2008 SIRECTIFIER All rights reserved,
Tel: +86-519-86800000 Fax: +86-519-88019019 E-mail: sales@sirectifier.com
www.sirectifier.com


Numéro de pièce similaire - STDA165GK20

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vitec Power
STDA16A Vitec-STDA16A Datasheet
438Kb / 2P
   15W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
STDA16A-S01 Vitec-STDA16A-S01 Datasheet
427Kb / 2P
   15W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
STDA16A-S01 Vitec-STDA16A-S01 Datasheet
438Kb / 2P
   15W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
STDA16A-S02 Vitec-STDA16A-S02 Datasheet
427Kb / 2P
   15W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
STDA16A-S02 Vitec-STDA16A-S02 Datasheet
438Kb / 2P
   15W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
More results

Description similaire - STDA165GK20

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sirectifier Semiconduct...
STDA116GKXX SIRECTIFIER-STDA116GKXX Datasheet
285Kb / 4P
   Thyristor-Diode Common Anode Modules
logo
List of Unclassifed Man...
STD200 ETC2-STD200 Datasheet
276Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
STD320 SIRECTIFIER-STD320 Datasheet
337Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD200 SIRECTIFIER-STD200 Datasheet
276Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Global Corp...
SDT70 SIRECT-SDT70 Datasheet
1Mb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
STD165 SIRECTIFIER-STD165 Datasheet
484Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD253 SIRECTIFIER-STD253 Datasheet
264Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD116 SIRECTIFIER-STD116 Datasheet
500Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD70 SIRECTIFIER-STD70 Datasheet
486Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD27 SIRECTIFIER-STD27 Datasheet
478Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com