Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDZ7.5 Fiches technique(PDF) 2 Page - Rohm

No de pièce FDZ7.5
Description  Zener Diode
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

FDZ7.5 Fiches technique(HTML) 2 Page - Rohm

  FDZ7.5 Datasheet HTML 1Page - Rohm FDZ7.5 Datasheet HTML 2Page - Rohm FDZ7.5 Datasheet HTML 3Page - Rohm FDZ7.5 Datasheet HTML 4Page - Rohm FDZ7.5 Datasheet HTML 5Page - Rohm FDZ7.5 Datasheet HTML 6Page - Rohm FDZ7.5 Datasheet HTML 7Page - Rohm FDZ7.5 Datasheet HTML 8Page - Rohm FDZ7.5 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
Vz test time is 40ms
5.0
2.0
FDZ Series
Data sheet
●Characteristics (Ta=25ºC)
P/N
Symbol
Zener Voltage:VZ(V)
Reverse Current:IR(μA)
MIN.
MAX.
Iz(mA)
MAX.
VR(V)
1.5
FDZ5.1
FDZ6.2
5.860
6.530
5.0
1.0
5.310
5.920
5.0
1.0
2.5
4.840
5.370
4.0
FDZ6.8
6.470
7.140
5.0
0.5
3.5
FDZ7.5
7.060
7.840
5.0
0.5
3.0
FDZ5.6
TYPE
Marking
FDZ8.2
7.760
8.640
5.0
0.5
5.0
●Marking
FDZ6.2
FA
FDZ6.8
HA
TYPE
Marking
FDZ5.1
DA
FDZ7.5
JA
FDZ5.6
EA
FDZ8.2
KA
www.rohm.com
© 2016 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
2/6
2016/8/30_Rev.001


Numéro de pièce similaire - FDZ7.5

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
FDZ7.5 ROHM-FDZ7.5 Datasheet
1Mb / 10P
   Zener Diode
FDZ7.5 ROHM-FDZ7.5 Datasheet
1Mb / 10P
   Zener Diode
FDZ7.5 ROHM-FDZ7.5 Datasheet
1Mb / 10P
   Zener Diode
FDZ7.5 ROHM-FDZ7.5 Datasheet
1Mb / 10P
   Zener Diode
FDZ7.5 ROHM-FDZ7.5 Datasheet
1Mb / 10P
   Zener Diode
More results

Description similaire - FDZ7.5

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Micro Commercial Compon...
SMAJ4736A-TP MCC-SMAJ4736A-TP Datasheet
452Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
AiT Semiconductor Inc.
BZX84C2V4 AITSEMI-BZX84C2V4 Datasheet
453Kb / 8P
   ZENER DIODE ZENER VOLTAGE REGULATOR DIODE
REV1.1
logo
Micro Commercial Compon...
DL4733A-TP MCC-DL4733A-TP Datasheet
254Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
Rohm
FTZ56E ROHM-FTZ56E Datasheet
53Kb / 2P
   Zener diode
UDZ ROHM-UDZ Datasheet
58Kb / 3P
   Zener diode
PTZ7.5B ROHM-PTZ7.5B Datasheet
227Kb / 5P
   Zener diode
PTZ3.9B ROHM-PTZ3.9B Datasheet
229Kb / 5P
   Zener diode
PTZ6.8B ROHM-PTZ6.8B Datasheet
228Kb / 5P
   Zener diode
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
1N5221B WINNERJOIN-1N5221B Datasheet
483Kb / 5P
   Zener diode
logo
Leshan Radio Company
LEDZ2-4BT1G LRC-LEDZ2-4BT1G_15 Datasheet
401Kb / 5P
   Zener diode
LEDZ11BT1G LRC-LEDZ11BT1G_15 Datasheet
167Kb / 5P
   Zener diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com