Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

Z02W3.9V Fiches technique(PDF) 5 Page - KEC(Korea Electronics)

No de pièce Z02W3.9V
Description  ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Site Internet  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

Z02W3.9V Fiches technique(HTML) 5 Page - KEC(Korea Electronics)

  Z02W3.9V Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) Z02W3.9V Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) Z02W3.9V Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) Z02W3.9V Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) Z02W3.9V Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
2001. 7. 9
5/5
Z02W2.0V~24V
Revision No : 4
ZENER VOLTAGE V
(V)
Z
AMBIENT TEMPERATURE Ta ( C)
I
- V
ZZ
P - Ta
d
0
0
50
100
150
200
8
04
2
4
6
8
10
12
16
20
24
28
0
50
100
150
200


Numéro de pièce similaire - Z02W3.9V

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
KEC(Korea Electronics)
Z02W30V KEC-Z02W30V Datasheet
236Kb / 4P
   ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE (CONSTANT VOLTAGE REGULATION, REFERENCE VOLTAGE)
Z02W33V KEC-Z02W33V Datasheet
236Kb / 4P
   ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE (CONSTANT VOLTAGE REGULATION, REFERENCE VOLTAGE)
Z02W36V KEC-Z02W36V Datasheet
236Kb / 4P
   ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE (CONSTANT VOLTAGE REGULATION, REFERENCE VOLTAGE)
Z02W39V KEC-Z02W39V Datasheet
236Kb / 4P
   ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE (CONSTANT VOLTAGE REGULATION, REFERENCE VOLTAGE)
More results

Description similaire - Z02W3.9V

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
KEC(Korea Electronics)
KDZ6.8CE KEC-KDZ6.8CE Datasheet
438Kb / 2P
   ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDZ6.8DE KEC-KDZ6.8DE Datasheet
363Kb / 2P
   ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDZ20V KEC-KDZ20V Datasheet
95Kb / 3P
   ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
Z02W100V KEC-Z02W100V Datasheet
438Kb / 2P
   ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDZ3.3EV KEC-KDZ3.3EV Datasheet
557Kb / 4P
   ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDZ5.6CF KEC-KDZ5.6CF Datasheet
360Kb / 2P
   ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDZ5.6CE KEC-KDZ5.6CE Datasheet
360Kb / 2P
   ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDZ2.0VV KEC-KDZ2.0VV Datasheet
77Kb / 4P
   ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDZ6.8CF KEC-KDZ6.8CF Datasheet
363Kb / 2P
   ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDZ2.4V KEC-KDZ2.4V Datasheet
105Kb / 3P
   ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com